công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5425BP15A1050E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Johanson Technology Inc.

tên linh kiện 5425BP15A1050E
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.4 GHz Band Pass Filter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JOHANSON [Johanson Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.johansontechnology.com
Logo JOHANSON - Johanson Technology Inc.

5425BP15A1050E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Johanson Technology Inc.

  5425BP15A1050E Datasheet HTML 1Page - Johanson Technology Inc. 5425BP15A1050E Datasheet HTML 2Page - Johanson Technology Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
5.4 GHz Band Pass Filter
P/N 5425BP15A1050
Detail Specification:
Page 1 of 2
In
mm
L
±
±
W
±
±
T
±
±
a
±
±
b
±
±
c
±
±
d
±
±
Units: mm
Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.
www.johansontechnology.com
4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821
Ver. 4.0
2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved
0.10
0.10
0.014
0.006
0.35
0.15
0.049
0.012
0.30
0.051
0.004
1.25
0.010
0.25
0.006
0.037
High Frequency Ceramic Solutions
0.006
0.079
2.00
0.15
2W max.
4,000
-40 to +85°C
5425BP15A1050
1/16/2013
9.0 dB min.
2.0 dB max.
Attenuation (min.)
Attenuation (min.)
Insertion Loss
Return Loss
0.15
0.006
0.006
1.30
0.15
0.15
+5 ~ +35°C, Humidity:
45~75%RH
50 Ω
-40 to +85°C
25 dB @ 9800 ~ 11900MHz
14 dB @ 7300 ~ 8930MHz
7 dB @ 4375 ~ 4465MHz
25 dB @ 3300 ~ 4000MHz
40 dB @ 1280 ~ 3300MHz
4900 ~ 5950
General Specifications
Suffix = S
Suffix = E
Bulk
T & R
Impedance
Input Power
Reel Quantity
Operating Temperature
Storage Temperature*
Recommended Storage
Conditions*
Part Number
Frequency (MHz)
Attenuation (min.)
Attenuation (min.)
Attenuation (min.)
Evaluation Board
eg. 5425BP15A1050E
Packing Style
5425BP15A1050-EB1SMA
P/N Suffix
eg. 5425BP15A1050S
Terminal Configuration
Mounting Considerations
Function
Mechanical Dimensions
No.
1
2
3
4
GND
IN
GND
OUT
0.004
0.95
L
W
a
c
d
c
T
b
Land
Solder
Through-hole
(
φ 0.2 / 0.35)
* Line width should be designed to provide
50 ohm impedance, depending on PCB
material and thickness
1.30
0.35
1.00
0.80
1.40
1.00
*
*
*18 months in vacuum sealed bag and 1 week after opened. Go
to: www.johansontechnology.com/silverleads for details
Top View
1
3
2
4


Số phần tương tự - 5425BP15A1050E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Johanson Technology Inc...
5425BP15A1050E JOHANSON-5425BP15A1050E Datasheet
197Kb / 2P
   5.4 GHz Band Pass Filter
More results

Mô tả tương tự - 5425BP15A1050E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Johanson Technology Inc...
5425BP15A1050 JOHANSON-5425BP15A1050 Datasheet
197Kb / 2P
   5.4 GHz Band Pass Filter
2593BP44B186E JOHANSON-2593BP44B186E Datasheet
89Kb / 2P
   2.6 GHz Band Pass Filter
5515BP15C725E JOHANSON-5515BP15C725E Datasheet
112Kb / 2P
   5.5 GHz Band Pass Filter
2150BP39A0100 JOHANSON-2150BP39A0100 Datasheet
251Kb / 2P
   2.15 GHz Band Pass Filter
2450BP18C100A JOHANSON-2450BP18C100A Datasheet
250Kb / 2P
   2.45 GHz Band Pass Filter
2450BP15F0100 JOHANSON-2450BP15F0100 Datasheet
123Kb / 2P
   2.45 GHz Band Pass Filter
2450BP39F100A JOHANSON-2450BP39F100A Datasheet
96Kb / 2P
   2.45 GHz Band Pass Filter
2450BP14C0100 JOHANSON-2450BP14C0100 Datasheet
139Kb / 2P
   2.45 GHz Band Pass Filter
2450BP18C100C JOHANSON-2450BP18C100C Datasheet
139Kb / 2P
   2.45 GHz Band Pass Filter
5515BP15C725 JOHANSON-5515BP15C725 Datasheet
112Kb / 2P
   5.5 GHz Band Pass Filter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com