công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M02066G-51 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện M02066G-51
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 Volt Laser Driver IC for Applications to 3 Gbps
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

M02066G-51 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  M02066G-51 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 6Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 7Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 8Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. M02066G-51 Datasheet HTML 9Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
02066-DSH-001-D
Mindspeed Technologies
®
1
Preliminary Information / Mindspeed Proprietary and Confidential
1.0 Product Specification
1.1
Absolute Maximum Ratings
These are the absolute maximum ratings at or beyond which the IC can be expected to fail or be damaged.
Functional operation at these levels is not implied.
1.2
Recommended Operating Conditions
Table 1-1.
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Rating
Units
Power supply (VCC-GND)
-0.5 to +6.0
V
Operating ambient
-40 to +85
°C
Storage temperature
-65 to +150
°C
Maximum laser bias current
120
mA
Maximum laser modulation current (through OUT+/OUT2+, OUT-/OUT2-)
100
mA
Table 1-2.
Recommended Operating Conditions
Parameter
Rating
Units
Power supply (VCC-GND)
3.3 ± 10%
V
Junction temperature (die)
-40 to + 120
°C
Operating ambient
-40 to + 85
°C


Số phần tương tự - M02066G-51

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
M02066G-51 MA-COM-M02066G-51 Datasheet
681Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for Applications to 3 Gbps Data Sheet
More results

Mô tả tương tự - M02066G-51

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
02066-DSH-001-D MA-COM-02066-DSH-001-D Datasheet
681Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for Applications to 3 Gbps Data Sheet
M02066 MA-COM-M02066 Datasheet
681Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for Applications to 3 Gbps Data Sheet
M02069 MA-COM-M02069_17 Datasheet
653Kb / 45P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
02069-DSH-001-D MA-COM-02069-DSH-001-D Datasheet
751Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
M02094 MA-COM-M02094 Datasheet
768Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 2 Gbps
M02069 MA-COM-M02069 Datasheet
751Kb / 44P
   3.3 or 5 Volt VCSEL/FP Laser Driver IC for Applications to 4.3 Gbps
M02067 MA-COM-M02067_17 Datasheet
414Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for GbE and Fibre Channel to 2.1 Gbps
02067-DSH-001-G MA-COM-02067-DSH-001-G Datasheet
349Kb / 20P
   3.3 Volt Laser Driver IC for GbE and Fibre Channel to 2.1 Gbps
CX02066 MA-COM-CX02066 Datasheet
105Kb / 2P
   3.3 Volt Highly Integrated, Programmable Laser Driver IC for SONET/SDH Applications
M02068 MA-COM-M02068_17 Datasheet
632Kb / 18P
   3.3 Volt Laser Driver IC for 155/622 Mbps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com