công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ130A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện SMBJ130A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SMBJ130A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SMBJ130A Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMBJ130A Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMBJ130A Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMBJ130A Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMBJ130A Datasheet HTML 5Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMBJ130A Datasheet HTML 6Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Production specification
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ5.0--SMBJ440CA
Document Number: SMB601AF
www.gmicroelec.com
5
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
SOLDERING FOOTPRINT
Unit :mm
PACKAGE
INFORMATION
Device
Package
Shipping
SMBJ5.0-SMBJ440CA DO-214AA(SMB)
3000/Tape&Reel
DO-214AA
(SMB)
Dim
Min
Max
A
4.30
4.70
B
3.30
3.70
C
2.00
2.30
D
5.05
5.55
E
0.10
0.30
F
0.95
1.55
G
0.20MAX
H
2.10
2.50
I
1.85
2.15
All Dimensions in mm
A
D
F


Số phần tương tự - SMBJ130A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMBJ130A LITTELFUSE-SMBJ130A Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMBJ130A YANGJIE-SMBJ130A Datasheet
213Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ130A JGD-SMBJ130A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ130A SOCAY-SMBJ130A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Weitron Technology
SMBJ130A WEITRON-SMBJ130A Datasheet
214Kb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMBJ130A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA03C-7 MCC-SMDA03C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
15KP58C NJSEMI-15KP58C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP64C NJSEMI-15KP64C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP26CA NJSEMI-15KP26CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP350C NJSEMI-30KP350C Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP220CA NJSEMI-15KP220CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1.5KE11 NJSEMI-1.5KE11 Datasheet
906Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com