công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12-M3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS12-M3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ideal for automated placement
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS12-M3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SS12-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS12-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS12-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS12-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SS12-M3, SS13-M3, SS14-M3, SS15-M3, SS16-M3
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 04-Aug-15
3
Document Number: 89406
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
SS12 thru SS14
SS15 and SS16
PulseWidth = 300 s
1% Duty Cycle
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
20406080
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 75 °C
T
J = 25 ° C
SS12 thru SS14
SS15 and SS16
100
10
10
100
1000
0.1
1
Reverse Voltage (V)
SS12 thru SS14
SS15 and SS16
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode Band
0 (0)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)


Số phần tương tự - SS12-M3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
SS12-120 BWTECH-SS12-120 Datasheet
109Kb / 2P
   Low power loss, high effciency
logo
Nanjing International G...
SS12-1A-20V-DO-214AC DGNJDZ-SS12-1A-20V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SS12-AU PANJIT-SS12-AU Datasheet
80Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS12-AU_R1_000A1 PANJIT-SS12-AU_R1_000A1 Datasheet
80Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS12-AU_R2_000A1 PANJIT-SS12-AU_R2_000A1 Datasheet
80Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS12-M3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SE70PB VISHAY-SE70PB Datasheet
100Kb / 5P
   Ideal for automated placement
Revision: 10-Jul-15
VSSAF3N50 VISHAY-VSSAF3N50 Datasheet
110Kb / 5P
   Ideal for automated placement
Revision: 24-Jul-14
V8P8-M3 VISHAY-V8P8-M3 Datasheet
96Kb / 5P
   Ideal for automated placement
Revision: 04-May-15
V12P45-M3 VISHAY-V12P45-M3 Datasheet
95Kb / 5P
   Ideal for automated placement
Revision: 05-May-15
logo
Pan Jit International I...
SVM1560UB PANJIT-SVM1560UB Datasheet
175Kb / 5P
   Ideal for automated placement
logo
Vishay Siliconix
SE40PB VISHAY-SE40PB Datasheet
99Kb / 5P
   Ideal for automated placement
Revision: 10-Dec-14
SS3H9-M3 VISHAY-SS3H9-M3 Datasheet
91Kb / 4P
   Ideal for automated placement
Revision: 09-Dec-13
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMKAK10 LEIDITECH-LMKAK10 Datasheet
526Kb / 4P
   Ideal for automated placement
logo
Pan Jit International I...
SVC10120VB PANJIT-SVC10120VB Datasheet
149Kb / 5P
   Ideal for automated placement
logo
Bruckewell Technology L...
SD10PU80 BWTECH-SD10PU80 Datasheet
117Kb / 4P
   Ideal for automated placement
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com