công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM15 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện SM15
Giải thích chi tiết về linh kiện  TVS DIODE ARRAY
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SM15 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SM15 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SM15 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SM15 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Production specification
TVS DIODE ARRAY
SM15
C284
www.gmicroelec.com
Rev.A
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25
℃ unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Test conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Reverse Stand-Off Voltage
VRWM
15
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR
It=1mA
16.7
V
Reverse Leakage Current
IR
VRWM=15V,T=25℃
1
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A,tp=8/20us
24
V
Maximun Peak Pulse Current
Ipp
tp=8/20us
10
A
Junction Capacitance
Cj
Pin 1 to 2
VR=0V,f=1MHZ
75
pF
Junction Capacitance
Cj
Pin 1 to 3 and Pin 2 to 3
VR=0V,f=1MHZ
100
pF
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25
℃ unless otherwise specified


Số phần tương tự - SM15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SM15 SEMTECH-SM15 Datasheet
171Kb / 7P
   TVS Diode Array
logo
Guangdong Youtai Semico...
SM15 UMW-SM15 Datasheet
425Kb / 3P
   TVS Diode Array
logo
Micro Commercial Compon...
SM15 MCC-SM15 Datasheet
416Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressor 500 Watt
logo
Guangdong Youtai Semico...
SM15 UMW-SM15 Datasheet
425Kb / 3P
   TVS Diode Array
logo
Microsemi Corporation
SM15 MICROSEMI-SM15 Datasheet
138Kb / 2P
   TVSarray Series
More results

Mô tả tương tự - SM15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM24 BILIN-SM24 Datasheet
111Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
logo
Yea Shin Technology Co....
YSAZ5V6T3 YEASHIN-YSAZ5V6T3 Datasheet
855Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
logo
Rectron Semiconductor
TEMP03 RECTRON-TEMP03 Datasheet
352Kb / 5P
   TVS Diode Array
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM48 LEIDITECH-SM48 Datasheet
312Kb / 3P
   TVS Diode Array
SM12T1 LEIDITECH-SM12T1 Datasheet
373Kb / 3P
   TVS Diode Array
GSOT05C LEIDITECH-GSOT05C Datasheet
447Kb / 3P
   TVS Diode Array
Rev : 01.06.2014
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMXX UMW-SMXX Datasheet
425Kb / 3P
   TVS Diode Array
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SM05T1G-TP TECHPUBLIC-SM05T1G-TP Datasheet
977Kb / 4P
   TVS Diode Array
logo
Yea Shin Technology Co....
YSOTXXC YEASHIN-YSOTXXC Datasheet
800Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM12 BILIN-SM12 Datasheet
111Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com