công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAB.917 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taoglas antenna solutions

tên linh kiện CAB.917
Giải thích chi tiết về linh kiện  Taoglas Cable Assembly
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Trang chủ  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions

CAB.917 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taoglas antenna solutions

  CAB.917 Datasheet HTML 1Page - Taoglas antenna solutions CAB.917 Datasheet HTML 2Page - Taoglas antenna solutions CAB.917 Datasheet HTML 3Page - Taoglas antenna solutions CAB.917 Datasheet HTML 4Page - Taoglas antenna solutions CAB.917 Datasheet HTML 5Page - Taoglas antenna solutions CAB.917 Datasheet HTML 6Page - Taoglas antenna solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SPE-11-8-116/B
Page 3 of 6
2.2 Structure and Dimensions
2.3 Electrical & Physical Specification
Insulation Resistance:
1000 MΩ-Km (Min)
Capacitance
80.4
 3 pF/m
Nom. Impedance
50
 3 Ω
Attenuation
150MHz
450MHz
900MHz
1500MHZ
1800MHZ
2500MHZ
(dB/100M)
12.1
21.6
31.2
41.1
45.3
54.4


Số phần tương tự - CAB.917

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taoglas antenna solutio...
CAB.916 TAOGLAS-CAB.916 Datasheet
309Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
More results

Mô tả tương tự - CAB.917

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taoglas antenna solutio...
CAB.V05 TAOGLAS-CAB.V05 Datasheet
401Kb / 6P
   taoglas cable assembly
CAB.V11 TAOGLAS-CAB.V11 Datasheet
336Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.D05 TAOGLAS-CAB.D05 Datasheet
327Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.R01 TAOGLAS-CAB.R01 Datasheet
304Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.W11 TAOGLAS-CAB.W11 Datasheet
382Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.W09 TAOGLAS-CAB.W09_18 Datasheet
377Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.V11 TAOGLAS-CAB.V11_18 Datasheet
451Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.V08 TAOGLAS-CAB.V08_18 Datasheet
383Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.V12 TAOGLAS-CAB.V12 Datasheet
338Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.W09 TAOGLAS-CAB.W09 Datasheet
1Mb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.W10 TAOGLAS-CAB.W10 Datasheet
269Kb / 5P
   taoglas cable assembly
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com