công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDT-9140 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HEDT-9140
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two Channel Quadrature Output with Index Pulse
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HEDT-9140 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button HEDT-9140 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9140 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
Mounting with Aligning Pins
The HEDT-9040 and HEDT-9140 can also be mounted using aligning pins on the mounting surface. (Avago does not
provide aligning pins.) For this configuration, Side A must be used as the mounting plane. The aligning recess centers
must be located within the 0.13 mm (0.005 in.) Radius Tolerance Circle as explained in “Mounting Considerations.”
Figure 5 shows the necessary dimensions.
Figure 5. Mounting Plane Side A.
Figure 6. HEDS-5140 Codewheel Used with HEDT-9140.
*
NOTE 3: * FOR WINDOW OPTION MEASUREMENT = 3.22 (0.127)


Số phần tương tự - HEDT-9140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9140 HP-HEDT-9140 Datasheet
280Kb / 10P
   High Temperature 140-C Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDT-9140100 HP-HEDT-9140100 Datasheet
280Kb / 10P
   High Temperature 140-C Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results

Mô tả tương tự - HEDT-9140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AEDB-9140 AVAGO-AEDB-9140 Datasheet
168Kb / 9P
   Two Channel Quadrature Output with Index Pulse
logo
Red Lion Controls. Inc
ZCH0100C REDLION-ZCH0100C Datasheet
347Kb / 4P
   MODEL ZCH - QUADRATURE OUTPUT ROTARY PULSE GENERATOR
ZFH0200C REDLION-ZFH0200C Datasheet
347Kb / 4P
   MODEL ZCH - QUADRATURE OUTPUT ROTARY PULSE GENERATOR
ZFH0100C REDLION-ZFH0100C Datasheet
347Kb / 4P
   MODEL ZCH - QUADRATURE OUTPUT ROTARY PULSE GENERATOR
logo
Allegro MicroSystems
ATS692LSH ALLEGRO-ATS692LSH Datasheet
355Kb / 12P
   Two-wire, pulse width output protocol
logo
List of Unclassifed Man...
PDG-2510 ETC2-PDG-2510 Datasheet
68Kb / 2P
   Two Channel Digital Delay Pulse Generator
logo
Sames
SA9108F SAMES-SA9108F Datasheet
105Kb / 12P
   TWO PHASE BIDIRECTIONAL POWER/ENERGY METERING IC WITH INSTANTANEOUS PULSE OUTPUT
logo
Winbond
W91610 WINBOND-W91610 Datasheet
159Kb / 12P
   TONE/PULSE DIALER WITH TWO-STAGE REDIAL FUNCTION
logo
Analog Devices
EVAL-ADE7755ZEB AD-EVAL-ADE7755ZEB Datasheet
457Kb / 20P
   Energy Metering IC with Pulse Output
REV. A
ADE7755ARSZ AD-ADE7755ARSZ Datasheet
457Kb / 20P
   Energy Metering IC with Pulse Output
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com