công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDT-9040 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HEDT-9040
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two Channel Quadrature Output with Index Pulse
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HEDT-9040 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HEDT-9040 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9040 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2
Package Dimensions
HEDT-9040
HEDT-9041
26.67 (1.05)
15.2
(0.60)
CL
17.27
(0.680)
20.96
(0.825)
1.85 (0.073)
8.64 (0.340)
REF.
ALIGNING RECESS
2.44/2.41 DIA.
(0.096/0.095)
2.16 (0.085)
DEEP
1.02 ± 0.10
(0.040 ± 0.004)
5.1 (0.20)
OPTION CODE
0.63 (0.025)
SQR. TYP.
2.54 (0.100) TYP.
DATE CODE
1.0 (0.04)
3.73 ± 0.05
(0.147 ± 0.002)
2.67 (0.105) DIA.
MOUNTING THRU
HOLE 2 PLACES
2.44/2.41 X 2.79
(0.096/0.095 X 0.110)
2.16 (0.085) DEEP
OPTICAL CENTER
1.52 (0.060)
20.8
(0.82)
11.7
(0.46)
8.6 (0.34)
1.78 ± 0.10*
(0.070 ± 0.004)
2.92 ± 0.10**
(0.115 ± 0.004)
10.16
(0.400)
5.46 ± 0.10
(0.215 ± 0.004)
OPTICAL
CENTER LINE
2.54
(0.100)
2.21
(0.087)
5.8
(0.23)
6.35 (0.250) REF.
4.11 (0.162)
OPTICAL
CENTER
45
8.81
(0.347)
11.9
(0.47)
4.75 ± 0.01
(0.187 ± 0.004)
2.9
(0.11)
1.8
(0.07)
6.9 (0.27)
SIDE A
SIDE B
TYPICAL DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (INCHES)
* GAP MEASUREMENT TO THE SURFACE WINDOW = 1.68
± 0.10 (0.066 ± 0.004)
** HEIGHT TO THE WINDOW = 3.02 ± 0.10 (0.119 ± 0.004)
26.67 (1.05)
15.2
(0.60)
CL
17.27
(0.680)
20.96
(0.825)
1.85 (0.073)
8.64 (0.340)
REF.
ALIGNING RECESS
2.44/2.41 DIA.
(0.096/0.095)
2.16 (0.085)
DEEP
1.02 ± 0.10
(0.040 ± 0.004)
5.1 (0.20)
OPTION CODE
0.63 (0.025)
SQR. TYP.
2.54 (0.100) TYP.
DATE CODE
1.0 (0.04)
3.73 ± 0.05
(0.147 ± 0.002)
2.67 (0.105) DIA.
MOUNTING THRU
HOLE 2 PLACES
2.44/2.41 X 2.79
(0.096/0.095 X 0.110)
2.16 (0.085) DEEP
OPTICAL CENTER
11.7
(0.46)
8.6 (0.34)
1.78 ± 0.10*
(0.070 ± 0.004)
2.92 ± 0.10**
(0.115 ± 0.004)
10.16
(0.400)
5.46 ± 0.10
(0.215 ± 0.004)
OPTICAL
CENTER LINE
2.54
(0.100)
2.21
(0.087)
5.8
(0.23)
6.35 (0.250) REF.
ALIGNING RECESS
2.44/2.41 X 2.79
(0.096/0.095 X 0.110)
2.16 (0.085) DEEP
4.11 (0.162)
ALIGNING RECESS
2.44/2.41 DIA.
(0.096/0.095)
2.16 (0.085) DEEP
OPTICAL
CENTER
45°
8.81
(0.347)
4.75 ± 0.10
(0.187 ± 0.004)
2.9
(0.11)
1.8
(0.07)
SIDE A
SIDE B
4.01 ± 0.20
(0.158 ± 0.008)
16.76 ± 0.20
(0.66 ± 0.008)
TYPICAL DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (INCHES)
* GAP MEASUREMENT TO THE SURFACE WINDOW = 1.68
± 0.10 (0.066 ± 0.004)
** HEIGHT TO THE WINDOW = 3.02 ± 0.10 (0.119 ± 0.004)


Số phần tương tự - HEDT-9040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9040 HP-HEDT-9040 Datasheet
280Kb / 10P
   High Temperature 140-C Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results

Mô tả tương tự - HEDT-9040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AEDB-9140 AVAGO-AEDB-9140 Datasheet
168Kb / 9P
   Two Channel Quadrature Output with Index Pulse
logo
Red Lion Controls. Inc
ZCH0100C REDLION-ZCH0100C Datasheet
347Kb / 4P
   MODEL ZCH - QUADRATURE OUTPUT ROTARY PULSE GENERATOR
ZFH0200C REDLION-ZFH0200C Datasheet
347Kb / 4P
   MODEL ZCH - QUADRATURE OUTPUT ROTARY PULSE GENERATOR
ZFH0100C REDLION-ZFH0100C Datasheet
347Kb / 4P
   MODEL ZCH - QUADRATURE OUTPUT ROTARY PULSE GENERATOR
logo
Allegro MicroSystems
ATS692LSH ALLEGRO-ATS692LSH Datasheet
355Kb / 12P
   Two-wire, pulse width output protocol
logo
List of Unclassifed Man...
PDG-2510 ETC2-PDG-2510 Datasheet
68Kb / 2P
   Two Channel Digital Delay Pulse Generator
logo
Sames
SA9108F SAMES-SA9108F Datasheet
105Kb / 12P
   TWO PHASE BIDIRECTIONAL POWER/ENERGY METERING IC WITH INSTANTANEOUS PULSE OUTPUT
logo
Winbond
W91610 WINBOND-W91610 Datasheet
159Kb / 12P
   TONE/PULSE DIALER WITH TWO-STAGE REDIAL FUNCTION
logo
Analog Devices
EVAL-ADE7755ZEB AD-EVAL-ADE7755ZEB Datasheet
457Kb / 20P
   Energy Metering IC with Pulse Output
REV. A
ADE7755ARSZ AD-ADE7755ARSZ Datasheet
457Kb / 20P
   Energy Metering IC with Pulse Output
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com