công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDT-9000 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HEDT-9000
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Temperature 125째C Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HEDT-9000 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HEDT-9000 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9000 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9000 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9000 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9000 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9000 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HEDT-9000 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
For product information and a complete list of distributors, please go to our website:
www.avagotech.com
Avago, Avago Technologies, and the A logo are trademarks of Avago Technologies in the United States and other countries.
Data subject to change. Copyright © 2005-2009 Avago Technologies. All rights reserved. Obsoletes 5988-5280EN
AV02-1055EN - January 4, 2010
Ordering Information
HED T-9001 O ption
HEDS -6100 O ption
0
0
Resolution
(Cycles/Rev)
A - 500
Shaft Diameter
06 - 1/4 in.
09 - 1/2 in.
08 - 3/8 in.
10 - 5/8 in.
A
C
D
E
G
I
HEDT-9001
*
HEDT-9100
*
*
*
*
*
HEDT-9101
*
*
*
*
*
*
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
HEDS-6100
A
*
*
*
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
HEDS-5120
A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
C
*
*
*
*
*
*
D
*
E
*
*
F
*
G
*
*
*
*
*
*
H
*
*
*
*
*
I
*
K
*
*
HED T-910
O ption
HEDS -5120 O ption
Shaft Diameter
01 - 2 mm
11 - 4 mm
02 - 3 mm
14 - 5 mm
03 - 1/8 in.
12 - 6 mm
04 - 5/32 in.
13 - 8 mm
05 - 3/16 in.
06 - 1/4 in.
Resolution (Cycles/Rev)
C - 100 CPR
D - 192 CPR
E - 200 CPR
G - 360 CPR
A - 500 CPR
I - 512 CPR
0
0
Lead
0 - Straight Leads
1 - Bent Leads


Số phần tương tự - HEDT-9000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9000 HP-HEDT-9000 Datasheet
291Kb / 7P
   High Temperature 125 Degree Celcious Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results

Mô tả tương tự - HEDT-9000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS9000 HP-HEDS9000_1 Datasheet
295Kb / 11P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
HEDS9000 HP-HEDS9000 Datasheet
263Kb / 9P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
HEDT-9000 HP-HEDT-9000 Datasheet
291Kb / 7P
   High Temperature 125 Degree Celcious Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDB-9100 AVAGO-HEDB-9100 Datasheet
67Kb / 5P
   Two Channel Optical Incremental Encoder Modules Bundle With Codewheel
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS-9040 HP-HEDS-9040 Datasheet
305Kb / 12P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9140-H00 AVAGO-HEDS-9140-H00 Datasheet
518Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9040 HP-HEDT-9040 Datasheet
280Kb / 10P
   High Temperature 140-C Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9140-E00 AVAGO-HEDS-9140-E00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9141F00 AVAGO-HEDS-9141F00 Datasheet
542Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9040-T00 AVAGO-HEDS-9040-T00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com