công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP11D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP11D
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP11D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC100EP11D Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP11D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC10EP11, MC100EP11
http://onsemi.com
5
AC CHARACTERISTICS VCC = 0 V; VEE = −3.0 V to −5.5 V or VCC = 3.0 V to 5.5 V; VEE = 0 V (Note 21)
−40
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
fmax
Maximum Frequency
(See Figure 2)
> 3
> 3
> 3
GHz
tPLH,
tPHL
Propagation Delay to
Output Differential
CLK to Q, Q
140
200
250
160
220
270
180
240
300
ps
tSKEW
Within Device Skew
Q0, Q1 (Note 22)
Device−to−Device Skew
10
15
110
15
20
110
20
25
120
ps
tJITTER
Random Clock Jitter (RMS)
(See Figure 2)
0.2
< 1
0.2
< 1
0.2
< 1
ps
VINPP
Input Voltage Swing Sensitivity
(Differential Configuration)
150
800
1200
150
800
1200
150
800
1200
mV
tr
tf
Output Rise/Fall Times
Q, Q
(20% − 80%) @ 1.0 GHz
70
120
170
80
130
180
90
150
200
ps
21. Measured using a 750 mV source, 50% duty cycle clock source. All loading with 50
W to VCC − 2.0 V.
22. Skew is measured between outputs under identical transitions. Duty cycle skew is defined only for differential operation when the delays
are measured from the cross point of the inputs to the cross point of the outputs.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
1000
2000
3000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Figure 2. Output Voltage Amplitude (VOUTPP) RMS Jitter vs. Input Clock Frequency at Ambient Temperature
INPUT FREQUENCY (MHz)


Số phần tương tự - MC100EP11D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP11D ONSEMI-MC100EP11D Datasheet
163Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
MC100EP11D ONSEMI-MC100EP11D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC100EP11DG ONSEMI-MC100EP11DG Datasheet
163Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
MC100EP11DG ONSEMI-MC100EP11DG Datasheet
191Kb / 12P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 11
MC100EP11DR2 ONSEMI-MC100EP11DR2 Datasheet
163Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC100EP11D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11_06 Datasheet
163Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
100EL11 FAIRCHILD-100EL11 Datasheet
130Kb / 5P
   5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_06 Datasheet
141Kb / 8P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
100LVEL11 FAIRCHILD-100LVEL11 Datasheet
131Kb / 6P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL11V MICREL-SY10EL11V Datasheet
52Kb / 5P
   5V/3.3V 1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
SY10EL11 MICREL-SY10EL11 Datasheet
59Kb / 5P
   5V/3.3V 1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
SY10EL11V MICREL-SY10EL11V_14 Datasheet
289Kb / 10P
   5V/3.3V 1:2 Differential Fanout Buffer
SY89311U MICREL-SY89311U_06 Datasheet
474Kb / 6P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY89311U MICREL-SY89311U_14 Datasheet
309Kb / 10P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY89311U MICREL-SY89311U Datasheet
49Kb / 6P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com