công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF40A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện SMF40A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT ESD PROTECTION DIODES
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SMF40A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SMF40A Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMF40A Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMF40A Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMF40A Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SMF40A Datasheet HTML 5Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Production specification
SURFACE MOUNT ESD
PROTECTION DIODES
SMF5V0A--SMF170A
Document Number: SOD601AA
www.gmicroelec.com
1
Type
Marking
Code
UNI
V(BR)
1
V
MIN
IT
m A
VWM
V
IRM@VWM
μ A
IPPM
2
A
Vc @ IPPM
V
SMF51A
CZ
56.7
1.0
51
1.0
2.4
82.4
SMF54A
DE
60.0
1.0
54
1.0
2.3
87.1
SMF58A
DG
64.0
1.0
58
1.0
2.1
93.6
SMF60A
DK
66.7
1.0
60
1.0
1.8
96.8
SMF64A
DM
71.1
1.0
64
1.0
1.7
103.0
SMF70A
DP
78.8
1.0
70
1.0
1.5
113.0
SMF75A
DR
83.3
1.0
75
1.0
1.4
121.0
SMF78A
DT
86.7
1.0
78
1.0
1.4
126.0
SMF85A
DV
94.4
1.0
85
1.0
1.3
137.0
SMF90A
DX
100.0
1.0
90
1.0
1.2
146.0
SMF100A
DZ
111.0
1.0
100
1.0
1.1
162.0
SMF110A
EE
122.0
1.0
110
1.0
1.0
177.0
SMF120A
EG
133.0
1.0
120
1.0
0.9
193.0
SMF130A
EK
144.0
1.0
130
1.0
0.8
209.0
SMF150A
EM
167.0
1.0
150
1.0
0.7
243.0
SMF160A
EP
178.0
1.0
160
1.0
0.7
259.0
SMF170A
ER
189.0
1.0
170
1.0
1.2
275.0


Số phần tương tự - SMF40A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMF40A VISHAY-SMF40A Datasheet
92Kb / 6P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.5, 22-Sep-10
logo
UN Semiconducctor INC
SMF40A UNSEMI-SMF40A Datasheet
3Mb / 7P
   3.3 To 190V 200W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
Nanjing International G...
SMF40A DGNJDZ-SMF40A Datasheet
384Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Vishay Siliconix
SMF40A VISHAY-SMF40A Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF40A LUGUANG-SMF40A Datasheet
1Mb / 3P
   Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMF40A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF100A LUGUANG-SMF100A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF110A LUGUANG-SMF110A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF170A LUGUANG-SMF170A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF130A LUGUANG-SMF130A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMF5V0A BILIN-SMF5V0A Datasheet
119Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ESD PROTECTION DIODES
logo
Vishay Siliconix
SMF5V0A-M VISHAY-SMF5V0A-M_12 Datasheet
111Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 1.1, 30-Nov-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF85A LUGUANG-SMF85A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF5V0A LUGUANG-SMF5V0A Datasheet
168Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF90A LUGUANG-SMF90A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
logo
Vishay Siliconix
SMF22A-GS08 VISHAY-SMF22A-GS08 Datasheet
137Kb / 8P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 1.1, 17-Oct-13
SMF36A-GS08 VISHAY-SMF36A-GS08 Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com