công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14071BCP bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14071BCP
Giải thích chi tiết về linh kiện  B-SUFFIX SERIES CMOS GATES
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14071BCP bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC14071BCP Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC14071BCP Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC14001B Series
http://onsemi.com
10
PACKAGE DIMENSIONS
P SUFFIX
PLASTIC DIP PACKAGE
CASE 646−06
ISSUE N
17
14
8
B
A
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.715
0.770
18.16
18.80
B
0.240
0.260
6.10
6.60
C
0.145
0.185
3.69
4.69
D
0.015
0.021
0.38
0.53
F
0.040
0.070
1.02
1.78
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.052
0.095
1.32
2.41
J
0.008
0.015
0.20
0.38
K
0.115
0.135
2.92
3.43
L
M
−−−
10
−−−
10
N
0.015
0.039
0.38
1.01
__
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS
WHEN FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE
MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
F
HG
D
K
C
SEATING
PLANE
N
−T−
14 PL
M
0.13 (0.005)
L
M
J
0.290
0.310
7.37
7.87
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751A−03
ISSUE G
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__


Số phần tương tự - MC14071BCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14071BCP MOTOROLA-MC14071BCP Datasheet
327Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
logo
ON Semiconductor
MC14071BCP ONSEMI-MC14071BCP Datasheet
171Kb / 14P
   B-Suffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
MC14071BCPG ONSEMI-MC14071BCPG Datasheet
171Kb / 14P
   B-Suffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC14071BCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14011BDG ONSEMI-MC14011BDG Datasheet
164Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
April, 2013 ??Rev. 10
MC14001B ONSEMI-MC14001B Datasheet
261Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 4
MC14001B ONSEMI-MC14001B_14 Datasheet
135Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 11
MC14012B ONSEMI-MC14012B Datasheet
177Kb / 8P
   B-Suffix Series CMOS Gates
April, 2000 ??Rev. 3
MC14001BDG ONSEMI-MC14001BDG Datasheet
171Kb / 14P
   B-Suffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC14001 MOTOROLA-MC14001 Datasheet
327Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
logo
ON Semiconductor
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB Datasheet
216Kb / 8P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 5
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB_09 Datasheet
194Kb / 7P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
September, 2009 ??Rev. 7
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB_14 Datasheet
144Kb / 6P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 10
MC14001B ONSEMI-MC14001B_06 Datasheet
195Kb / 14P
   B?뭆uffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com