công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIZ720DT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIZ720DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ720DT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SIZ720DT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ720DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Document Number: 65579
S11-2379-Rev. B, 28-Nov-11
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
SiZ720DT
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
10
1
100
TJ = 25 °C
TJ =150 °C
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0
246
8
10
ID =16.8 A
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
10
20
30
40
50
Time (s)
10
1000
0.1
0.01
0.001
100
1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
100 ms
Limited byRDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 µs
10 ms
1s
10 s
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


Số phần tương tự - SIZ720DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ720DT VISHAY-SIZ720DT Datasheet
193Kb / 14P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ720DT VISHAY-SIZ720DT_V01 Datasheet
193Kb / 14P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SIZ720DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TN0200T VISHAY-TN0200T Datasheet
66Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
Rev. F, 23-Feb-04
SIZ720DT VISHAY-SIZ720DT_V01 Datasheet
193Kb / 14P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ710DT VISHAY-SIZ710DT Datasheet
175Kb / 14P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Oct-10
SIZ710DT VISHAY-SIZ710DT_12 Datasheet
192Kb / 14P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ710DT TFUNK-SIZ710DT Datasheet
192Kb / 14P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ700DT VISHAY-SIZ700DT_V01 Datasheet
213Kb / 14P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIUD402ED VISHAY-SIUD402ED Datasheet
223Kb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
TN0200K VISHAY-TN0200K_07 Datasheet
97Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 18-Jun-07
SIZ700DT-T1-GE3 VISHAY-SIZ700DT-T1-GE3 Datasheet
208Kb / 14P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ710DT VISHAY-SIZ710DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com