công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-0401-D00xx bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-0401-D00xx
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectangular light emitting surface
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-0401-D00xx bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-0401-D00xx Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6
Intensity Bin Limits
Color
Bin
Intensity Range (mcd)
Min.
Max.
Red
C
1.5
2.4
D
2.4
3.8
E
3.8
6.1
F
6.1
9.7
G
9.7
15.5
H
15.5
24.8
I
24.8
39.6
J
39.6
63.4
K
63.4
101.5
L
101.5
162.4
M
162.4
234.6
N
234.6
340.0
O
340.0
540.0
P
540.0
850.0
Q
850.0
1200.0
R
1200.0
1700.0
S
1700.0
2400.0
T
2400.0
3400.0
U
3400.0
4900.0
V
4900.0
7100.0
W
7100.0
10200.0
X
10200.0
14800.0
Y
14800.0
21400.0
Z
21400.0
30900.0
Maximum tolerance for each bin limit is ±18%.
Intensity Bin Limits, continued
Color
Bin
Intensity Range (mcd)
Min.
Max.
Yellow
B
1.6
2.5
C
2.5
4.0
D
4.0
6.5
E
6.5
10.3
F
10.3
16.6
G
16.6
26.5
H
26.5
42.3
I
42.3
67.7
J
67.7
108.2
K
108.2
173.2
L
173.2
250.0
M
250.0
360.0
N
360.0
510.0
O
510.0
800.0
P
800.0
1250.0
Q
1250.0
1800.0
R
1800.0
2900.0
S
2900.0
4700.0
T
4700.0
7200.0
U
7200.0
11700.0
V
11700.0
18000.0
W
18000.0
27000.0
Green
B
1.8
2.9
C
2.9
4.7
D
4.7
7.6
E
7.6
12.0
F
12.0
19.1
G
19.1
30.7
H
30.7
49.1
I
49.1
78.5
J
78.5
125.7
K
125.7
201.1
L
201.1
289.0
M
289.0
417.0
N
417.0
680.0
O
680.0
1100.0
P
1100.0
1800.0
Q
1800.0
2700.0
R
2700.0
4300.0
S
4300.0
6800.0
T
6800.0
10800.0
U
10800.0
16000.0
V
16000.0
25000.0
W
25000.0
40000.0
Maximum tolerance for each bin limit is ±18%.


Số phần tương tự - HLMP-0401-D00xx

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-0401-D00XX BOARDCOM-HLMP-0401-D00XX Datasheet
223Kb / 8P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-0401-D00xx

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMA-SH05 AVAGO-HLMA-SH05 Datasheet
97Kb / 3P
   Rectangular light emitting surface
logo
Fairchild Semiconductor
QEB441TR FAIRCHILD-QEB441TR Datasheet
127Kb / 4P
   SURFACE MOUNT INFRARED LIGHT EMITTING DIODE
QEB441 FAIRCHILD-QEB441 Datasheet
121Kb / 4P
   SURFACE MOUNT INFRARED LIGHT EMITTING DIODE
logo
NEC
SE310 NEC-SE310 Datasheet
58Kb / 2P
   LIGHT EMITTING
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL-57173HR LITEON-LTL-57173HR Datasheet
134Kb / 5P
   RECTANGULAR LIGHT BAR
LTL-2450Y LITEON-LTL-2450Y Datasheet
135Kb / 5P
   RECTANGULAR LIGHT BAR
LTL-2685HR LITEON-LTL-2685HR Datasheet
143Kb / 5P
   RECTANGULAR LIGHT BAR
logo
NTE Electronics
NTE30002 NTE-NTE30002 Datasheet
73Kb / 2P
   Light Emitting Diode (LED) 0805 Surface Mount
NTE30074 NTE-NTE30074 Datasheet
92Kb / 3P
   Light Emitting Diode (LED) 1206 Surface Mount
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL-2755Y LITEON-LTL-2755Y Datasheet
136Kb / 5P
   RECTANGULAR LIGHT BAR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com