công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q102 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện Q102
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ideal for space limited applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Q102 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  Q102 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q102 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q102 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q102 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q102 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q102 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q102 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
Figure 1. Proper right angle mounting to a PC board to prevent protruding anode tab from shorting
to cathode c onnection.
Package Dimensions
A) Flat Top Lamps
B) Diffused and Nondiffused Dome Lamps
0.46
0.56
(0.018)
(0.022)
1.40
1.65
(0.055)
(0.065)
0.25 (0.010) MAX.*
NOTE 2
0.20 (0.008) MAX.
0.50 (0.020) REF.
NOTE 3
ANODE
1.65
1.91
(0.065)
(0.075)
DIA.
CATHODE
11.68
10.67
(0.460)
(0.420)
BOTH SIDES
1.14
1.40
(0.045)
(0.055)
0.63
0.38
(0.025)
(0.015)
2.21
1.96
(0.087)
(0.077)
0.18
0.23
(0.007)
(0.009)
0.76 (0.030)
0.79 (0.031)
2.44
1.88
(0.096)
(0.074)
2.08
2.34
(0.082)
(0.092)
CATHODE
STRIPE
* REFER TO FIGURE 1 FOR DESIGN CONERNS.
NOTE 3
CATHODE STRIPE
NOTE 3
Notes:
1. All dimensions are in millimetres (inches).
2. Protruding support tab is connected to anode lead.
3. Lead polarity for these TS AlGaAs subminiature lamps is opposite to the
lead polarity of subminiature lamps using other led technologies.
0.50 (0.020) REF.
0.46
0.56
(0.018)
(0.022)
0.25 (0.010) MAX.*
NOTE 2
0.20 (0.008) MAX.
NOTE 3
ANODE
1.65
1.91
(0.065)
(0.075)
DIA.
CATHODE
11.68
10.67
(0.460)
(0.420)
BOTH SIDES
0.94
1.24
(0.037)
(0.049)
2.92 (0.115)
MAX.
0.76
0.89
(0.030)
(0.035)
R.
0.63
0.38
(0.025)
(0.015)
2.03 (0.080)
1.78 (0.070)
0.79 (0.031)
0.53 (0.021)
0.18
0.23
(0.007)
(0.009)
2.08
2.34
(0.082)
(0.092)
CATHODE
STRIPE
NOTE 3
2.21
1.96
(0.087)
(0.077)
CATHODE STRIPE
NOTE 3
CATHODE STRIPE
NOTE 3
NO. CATHODE DOWN.
YES. ANODE DOWN.
ANODE
TAB


Số phần tương tự - Q102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
Q10 XPPOWER-Q10 Datasheet
1Mb / 14P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
Powerbox
Q10-12 POWERBOX-Q10-12 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
Q10-24 POWERBOX-Q10-24 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
Q10-5 POWERBOX-Q10-5 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
Jauch Quartz Gmbh
Q10.0-JXG53P2-12-100 JAUCH-Q10.0-JXG53P2-12-100 Datasheet
126Kb / 2P
   SMQDu Qarutaz rCtzr yCsrtyasl
More results

Mô tả tương tự - Q102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT-3840TL AXIOMTEK-GOT-3840TL_16 Datasheet
318Kb / 2P
   Compact design for space-limited application
GOT-3840TL AXIOMTEK-GOT-3840TL Datasheet
277Kb / 2P
   Compact design for space-limited application
logo
Mercury United Electron...
MQ MERCURY-MQ_15 Datasheet
115Kb / 1P
   1.2 mm height. Ideal for space-constrained applications such as PCMCIA
logo
Marl International Limi...
669-503-0410 MARL-669-503-0410_15 Datasheet
321Kb / 4P
   Ideal for marine applications
507-501-2112 MARL-507-501-2112_15 Datasheet
434Kb / 5P
   Ideal for high vibration applications
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-60-4TERM OHMITE-RES-60-4TERM Datasheet
341Kb / 1P
   Ideal for current sensing applications
logo
Sangdest Microelectroni...
DSR1A SMC-DSR1A Datasheet
162Kb / 5P
   Ideal for surface mouted applications
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-10 OHMITE-RES-10 Datasheet
427Kb / 2P
   Ideal for current sensing applications
logo
Marl International Limi...
240-061-64 MARL-240-061-64_13 Datasheet
202Kb / 4P
   Ideal for high vibration applications
logo
International Rectifier
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF_15 Datasheet
203Kb / 11P
   Ideal For Buck Regulator Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com