công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q152-G00xx bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện Q152-G00xx
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ideal for space limited applications
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Q152-G00xx bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  Q152-G00xx Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q152-G00xx Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q152-G00xx Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q152-G00xx Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q152-G00xx Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q152-G00xx Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Q152-G00xx Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2
Device Selection Guide
Viewing Angle
Deep Red
Typical Iv
Typical Iv
Package Description
2
1/2
Rd = 644 nm
IF = 500 a
IF = 20 mA
Package Outline
Domed, Diffused Tinted,
35
HLMP-Q102
100
B
Standard Current
Domed, Diffused Tinted,
35
HLMP-Q152
2
B
Low Current
Domed, Nondiffused
15
HLMP-Q106
400
B
Untinted, Standard Current
Domed, Nondiffused
15
HLMP-Q156
7
B
Untinted, Low Current
Flat Top, Nondiffused,
75
HLMP-P106
130
A
Untinted, Standard Current
Flat Top, Nondiffused
75
HLMP-P156
2
A
Untinted, Low Current
Ordering Information
HLMX-XXXX-X X X X X
4 x 4 Prod.
Part
Number
Min. Iv Bin
Max. Iv Bin
Color Bin
Selection
Packaging
Option


Số phần tương tự - Q152-G00xx

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
Q15 XPPOWER-Q15 Datasheet
1Mb / 14P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
Powerbox
Q15-5 POWERBOX-Q15-5 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
Jauch Quartz Gmbh
Q15.0-MQ1-10-10 JAUCH-Q15.0-MQ1-10-10 Datasheet
96Kb / 2P
   Quartz Crystal
Q15.0-MQ1-10-100 JAUCH-Q15.0-MQ1-10-100 Datasheet
96Kb / 2P
   Quartz Crystal
Q15.0-MQ1-10-3 JAUCH-Q15.0-MQ1-10-3 Datasheet
96Kb / 2P
   Quartz Crystal
More results

Mô tả tương tự - Q152-G00xx

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT-3840TL AXIOMTEK-GOT-3840TL_16 Datasheet
318Kb / 2P
   Compact design for space-limited application
GOT-3840TL AXIOMTEK-GOT-3840TL Datasheet
277Kb / 2P
   Compact design for space-limited application
logo
Mercury United Electron...
MQ MERCURY-MQ_15 Datasheet
115Kb / 1P
   1.2 mm height. Ideal for space-constrained applications such as PCMCIA
logo
Marl International Limi...
669-503-0410 MARL-669-503-0410_15 Datasheet
321Kb / 4P
   Ideal for marine applications
507-501-2112 MARL-507-501-2112_15 Datasheet
434Kb / 5P
   Ideal for high vibration applications
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-60-4TERM OHMITE-RES-60-4TERM Datasheet
341Kb / 1P
   Ideal for current sensing applications
logo
Sangdest Microelectroni...
DSR1A SMC-DSR1A Datasheet
162Kb / 5P
   Ideal for surface mouted applications
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-10 OHMITE-RES-10 Datasheet
427Kb / 2P
   Ideal for current sensing applications
logo
Marl International Limi...
240-061-64 MARL-240-061-64_13 Datasheet
202Kb / 4P
   Ideal for high vibration applications
logo
International Rectifier
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF_15 Datasheet
203Kb / 11P
   Ideal For Buck Regulator Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com