công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4670ITL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM4670ITL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM4670ITL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM4670ITL Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM4670ITL Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Typical Performance Characteristics (Note 10) (Continued)
THD+N vs Output Power
R
L =15µH+4
Ω + 15µH
f = 1kHz, 22kHz BW
THD+N vs Output Power
R
L =15µH+8
Ω + 15µH
f = 1kHz, 22kHz BW
20089947
20089948
CMRR vs Frequency
V
DD = 3.6V, RL =15µH+8
Ω + 15µH
V
CM =1VP-P Sine Wave, 22kHz BW
PSRR vs Frequency
V
DD = 3.6V, RL =15µH+8
Ω + 15µH
V
CM = 200mVP-P Sine Wave, 22kHz BW
20089910
20089940
Efficiency and Power Dissipation
vs Output Power
R
L =15µH+4
Ω + 15µH, f = 1kHz, THD < 2%
Efficiency and Power Dissipation
vs Output Power
R
L =15µH+8
Ω + 15µH, f = 1kHz, THD < 1%
20089911
20089912
www.national.com
7


Số phần tương tự - LM4670ITL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4670ITL TI1-LM4670ITL Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM4670 Boomer Audio Power Amplifier Series Filterless High
LM4670ITL/NOPB TI1-LM4670ITL/NOPB Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM4670 Boomer??Audio Power Amplifier Series Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
LM4670ITLX TI1-LM4670ITLX Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM4670 Boomer Audio Power Amplifier Series Filterless High
LM4670ITLX/NOPB TI1-LM4670ITLX/NOPB Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM4670 Boomer??Audio Power Amplifier Series Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4670ITL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4670 NSC-LM4670_06 Datasheet
1Mb / 20P
   Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
logo
ON Semiconductor
NCP2823 ONSEMI-NCP2823 Datasheet
168Kb / 11P
   High Efficiency 3W Filterless Class D Audio Amplifier
February, 2010 ??Rev. P0
NCP2823 ONSEMI-NCP2823_11 Datasheet
148Kb / 11P
   High Efficiency 3W Filterless Class D Audio Amplifier
January, 2011 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
LM4670 TI1-LM4670 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM4670 Boomer??Audio Power Amplifier Series Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM4671 NSC-LM4671_07 Datasheet
594Kb / 20P
   Filterless High Efficiency 2.5W Switching Audio Amplifier
LM4671 NSC-LM4671_08 Datasheet
588Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 2.5W Switching Audio Amplifier
LM4664 NSC-LM4664 Datasheet
550Kb / 14P
   Filterless High Efficiency 1.1W Switching Audio Amplifier
LM4671 NSC-LM4671 Datasheet
969Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 2.5W Switching Audio Amplifier
LM4667 NSC-LM4667 Datasheet
757Kb / 16P
   Filterless High Efficiency 1.3W Switching Audio Amplifier
LM4665 NSC-LM4665 Datasheet
1,018Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com