công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7906 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC7906
Giải thích chi tiết về linh kiện  THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC7906 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC7906 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC7906 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MC7900
8
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 1. Worst Case Power Dissipation as a
Function of Ambient Temperature
Figure 2. Peak Output Current as a Function
of Input–Output Differential Voltage
Figure 3. Ripple Rejection as a
Function of Frequency
Figure 4. Ripple Rejection as a Function
of Output Voltage
Figure 5. Output Voltage as a Function
of Junction Temperature
Figure 6. Quiescent Current as a
Function of Temperature
Infinite Heatsink
θHS = 5°C/W
θHS = 15°C/W
No Heatsink
θJC = 5° C/W
θJA = 65° C/W
PD(max) = 15W
Vin = –11 V
VO = – 6.0 V
IO = 20 mA
f = 120 Hz
IO = 20 mA
∆Vin = 1.0 V(RMS)
Vin = –11 V
VD = – 6.0 V
IO = 20 mA
Vin = –11 V
VO = – 6.0 V
IO = 20 mA
TJ = +25°C
20
10
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
100
80
60
40
20
80
70
60
50
40
6.26
6.22
6.18
6.14
6.10
6.06
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
25
50
75
100
125
150
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
0
3.0
6.0
9.0
12
15
18
21
24
27
30
|VI –VO| INPUT–OUTPUT VOLTAGE DIFFERENTIAL (V)
10
100
1.0 k
10 k
100 k
f, FREQUENCY (Hz)
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
18
20
22
VO, OUTPUT VOLTAGE (V)
–25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
0
25
50
75
100
125
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
0


Số phần tương tự - MC7906

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MC7906 FAIRCHILD-MC7906 Datasheet
117Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
ON Semiconductor
MC7906CD2T ONSEMI-MC7906CD2T Datasheet
143Kb / 14P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
March, 2004 ??Rev. 12
MC7906CD2T ONSEMI-MC7906CD2T Datasheet
157Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 14
MC7906CD2T ONSEMI-MC7906CD2T Datasheet
138Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
May, 2005 ??Rev. 13
MC7906CD2T ONSEMI-MC7906CD2T Datasheet
194Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 18
More results

Mô tả tương tự - MC7906

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA79L05F KEC-KIA79L05F Datasheet
285Kb / 14P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Integral Corp.
IL79 INTEGRAL-IL79 Datasheet
136Kb / 5P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Micro Commercial Compon...
MC7905CT MCC-MC7905CT Datasheet
166Kb / 6P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
MC7905CT MCC-MC7905CT_11 Datasheet
264Kb / 6P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
MC7915CT MCC-MC7915CT Datasheet
449Kb / 5P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
logo
Toshiba Semiconductor
TA79L005P TOSHIBA-TA79L005P_06 Datasheet
446Kb / 16P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA79L05BP KEC-KIA79L05BP Datasheet
263Kb / 13P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
NEC
UPC79L00 NEC-UPC79L00 Datasheet
286Kb / 10P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS????
logo
Toshiba Semiconductor
TA79L05F TOSHIBA-TA79L05F_06 Datasheet
494Kb / 16P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
logo
STMicroelectronics
LM137 STMICROELECTRONICS-LM137 Datasheet
245Kb / 14P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
March 1993
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com