công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-3762 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-3762
Giải thích chi tiết về linh kiện  High intensity
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-3762 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HLMP-3762 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-3762 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
Description
This family of T-13/4 tinted, diffused LED lamps is
widely used in general purpose indicator applications.
Diffusants, tints, and optical design are balanced to yield
superior light output and wide viewing angles. Several
intensity choices are available in each color for increased
design flexibility.
Device Selection Guide
Material/Color Part Number
Luminous Intensity,
Iv (mcd) at 10mA
Min.
Max.
GaP HER
HLMP-3301
6.1
-
HLMP-3301-D00xx
2.4
-
HLMP-3301-F00xx
6.1
-
HLMP-3301-FG0xx
6.1
15.5
HLMP-3762
9.7
-
HLMP-3762-G00xx
9.7
-
GaP Yellow
HLMP-3401
6.5
-
HLMP-3401-E00xx
6.5
-
HLMP-3862
10.3
-
GaP Orange
HLMP-D401
6.1
-
HLMP-D401-EF0xx
3.8
9.7
GaP Green
HLMP-3507
4.7
-
HLMP-3507-D00xx
4.7
-
HLMP-3507-EF0xx
7.6
19.1
HLMP-3962
12.0
-
HLMP-3962-F00xx
12.0
-
Features
• High intensity
• Choice of 4 bright colors
– High Efficiency Red
– Orange
– Yellow
– High Performance Green
• Popular T-13/4 diameter package
• Selected minimum intensities
• Wide viewing angle
• General purpose leads
• Reliable and rugged
• Available on tape and reel
HLMP-3301, HLMP-3401, HLMP-3507, HLMP-3762,
HLMP-3862, HLMP-3962, HLMP-D401
T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
Data Sheet


Số phần tương tự - HLMP-3762

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-3762 HP-HLMP-3762 Datasheet
215Kb / 11P
   T-1 3/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3762 BOARDCOM-HLMP-3762 Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-3762-G0000 HP-HLMP-3762-G0000 Datasheet
215Kb / 11P
   T-1 3/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
HLMP-3762-G0001 HP-HLMP-3762-G0001 Datasheet
215Kb / 11P
   T-1 3/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
HLMP-3762-G0002 HP-HLMP-3762-G0002 Datasheet
215Kb / 11P
   T-1 3/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-3762

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL-4292 LITEON-LTL-4292 Datasheet
208Kb / 4P
   High Intensity
LTL-307A LITEON-LTL-307A Datasheet
203Kb / 4P
   High Intensity
LTL-307ENF-D LITEON-LTL-307ENF-D Datasheet
191Kb / 4P
   High Intensity
logo
Elite Enterprises (H.K....
PBW1CA-3B ELITE-PBW1CA-3B Datasheet
158Kb / 3P
   High intensity
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL-4221N LITEON-LTL-4221N Datasheet
461Kb / 7P
   High Intensity.
LTL-4208 LITEON-LTL-4208 Datasheet
187Kb / 4P
   High Intensity
logo
Vishay Siliconix
TLME3100 VISHAY-TLME3100 Datasheet
78Kb / 6P
   High Intensity SMD LED High Intensity SMD LED
Rev. A1, 04-Feb-99
TLCR6800 VISHAY-TLCR6800 Datasheet
470Kb / 5P
   High luminous intensity
Rev. 1.1, 29-Apr-13
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CLU700-0603C1 CITIZEN-CLU700-0603C1_17 Datasheet
645Kb / 14P
   High intensity Type
CLU710-1204C1 CITIZEN-CLU710-1204C1_17 Datasheet
585Kb / 14P
   High intensity Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com