công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT4052ADTG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT4052ADTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexers / Demultiplexers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT4052ADTG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADTG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
MC74HCT4051A, MC74HCT4052A, MC74HCT4053A
http://onsemi.com
5
AC CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, Input tr = tf = 6 ns)
Symbol
Parameter
VCC
V
Guaranteed Limit
Unit
−55 to 25°C
≤85°C
≤125°C
tPLH,
tPHL
Maximum Propagation Delay, Channel−Select to Analog Output
(Figure 15)
2.0
3.0
4.5
6.0
270
90
59
45
320
110
79
65
350
125
85
75
ns
tPLH,
tPHL
Maximum Propagation Delay, Analog Input to Analog Output
(Figure 16)
2.0
3.0
4.5
6.0
40
25
12
10
60
30
15
13
70
32
18
15
ns
tPLZ,
tPHZ
Maximum Propagation Delay, Enable to Analog Output
(Figure 17)
2.0
3.0
4.5
6.0
160
70
48
39
200
95
63
55
220
110
76
63
ns
tPZL,
tPZH
Maximum Propagation Delay, Enable to Analog Output
(Figure 17)
2.0
3.0
4.5
6.0
245
115
49
39
315
145
69
58
345
155
83
67
ns
Cin
Maximum Input Capacitance, Channel−Select or Enable Inputs
10
10
10
pF
CI/O
Maximum Capacitance
Analog I/O
35
35
35
pF
(All Switches Off)
Common O/I: HCT4051A
HCT4052A
HCT4053A
130
80
50
130
80
50
130
80
50
Feed−through
1.0
1.0
1.0
CPD
Power Dissipation Capacitance (Figure 19)*
HCT4051A
HCT4052A
HCT4053A
Typical @ 25°C, VCC = 5.0 V, VEE = 0 V
pF
45
80
45
*Used to determine the no−load dynamic power consumption: PD = CPD VCC2f + ICC VCC.


Số phần tương tự - MC74HCT4052ADTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT4052ADTG ONSEMI-MC74HCT4052ADTG Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT4052ADTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14067B ONSEMI-MC14067B_11 Datasheet
134Kb / 9P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051_14 Datasheet
159Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
September, 2014 ??Rev. 7
MC14067B ONSEMI-MC14067B_05 Datasheet
124Kb / 10P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
February, 2005 ??Rev. 5
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A Datasheet
400Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 1
MC74HCT4851A ONSEMI-MC74HCT4851A_16 Datasheet
139Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
August, 2016 ??Rev. 8
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A_16 Datasheet
180Kb / 17P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
March, 2016 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC54HC4051A MOTOROLA-MC54HC4051A Datasheet
188Kb / 15P
   ANALOG MULTIPLEXERS/ DEMULTIPLEXERS
logo
ON Semiconductor
MC74HC4053ADTR2G ONSEMI-MC74HC4053ADTR2G Datasheet
222Kb / 17P
   Analog Multiplexers Demultiplexers
February, 2013 ??Rev. 6
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051 Datasheet
341Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 3
logo
STMicroelectronics
HCC4051B STMICROELECTRONICS-HCC4051B Datasheet
366Kb / 17P
   ANALOG MULTIPLEXERS-DEMULTIPLEXERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com