công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9529-100B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9529-100B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS??logic level FET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9529-100B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK9529-100B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BUK9529-100B Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Philips Semiconductors
BUK95/9629-100B
TrenchMOS™ logic level FET
Product data
Rev. 01 — 18 April 2003
9 of 15
9397 750 11249
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003. All rights reserved.
VDS =25V
Tj =25 °C; ID =25A
Fig 13. Transfer characteristics: drain current as a
function of gate-source voltage; typical values.
Fig 14. Gate-source voltage as a function of gate
charge; typical values.
VGS =0V
Fig 15. Source (diode forward) current as a function of source-drain (diode forward) voltage; typical values.
03nm49
0
25
50
75
100
01
23
45
VGS (V)
ID
(A)
T j = 175 °C
Tj = 25 °C
03nm47
0
1
2
3
4
5
0
1020
3040
QG (nC)
VGS
(V)
VDD = 80 V
VDD = 14 V
03nm46
0
25
50
75
100
0.0
0.5
1.0
1.5
VSD (V)
ID
(A)
Tj = 175 °C
Tj = 25 °C


Số phần tương tự - BUK9529-100B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9529-100B ISC-BUK9529-100B Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9529-100B NEXPERIA-BUK9529-100B Datasheet
471Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02 - 9 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK9529-100B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PHP101NQ03LT PHILIPS-PHP101NQ03LT Datasheet
279Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-25 February 2003
PHP82NQ03LT PHILIPS-PHP82NQ03LT Datasheet
274Kb / 14P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 01-28 March 2002
BUK98180-100A PHILIPS-BUK98180-100A Datasheet
296Kb / 13P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 02-18 May 2001
SI4884 PHILIPS-SI4884 Datasheet
89Kb / 12P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 02-12 April 2002
PI4884 PHILIPS-PI4884 Datasheet
97Kb / 12P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-12 April 2002
BUK9226-75A PHILIPS-BUK9226-75A Datasheet
290Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-10 October 2000
BUK953R2-40B NXP-BUK953R2-40B Datasheet
331Kb / 16P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 04-14 November 2003
BUK9240-100A NXP-BUK9240-100A Datasheet
315Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-03 October 2000
BUK9518-55A PHILIPS-BUK9518-55A Datasheet
333Kb / 14P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-27 August 2001
BUK92150-55A PHILIPS-BUK92150-55A Datasheet
273Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 03-30 May 2002
logo
List of Unclassifed Man...
BUK9E06-55A ETC-BUK9E06-55A Datasheet
115Kb / 16P
   TrenchMOS logic level FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com