công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5362B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện 1N5362B
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

1N5362B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  1N5362B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc 1N5362B Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 42 page
background image
GENERAL DATA — 500 mW DO-35 GLASS
Motorola TVS/Zener Device Data
6-99
500 mW DO-35 Glass Data Sheet
+12
+10
+8
+6
+4
+2
0
–2
–4
2
345
67
8
9
10
11
12
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4a. Range for Units to 12 Volts
VZ @IZT
(NOTE 2)
RANGE
TEMPERATURE COEFFICIENTS
(–55
°C to +150°C temperature range; 90% of the units are in the ranges indicated.)
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
20
30
50
70
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4b. Range for Units 12 to 100 Volts
RANGE
VZ @IZ (NOTE 2)
120
130
140
150
160
170
180
190
200
200
180
160
140
120
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4c. Range for Units 120 to 200 Volts
VZ @IZT
(NOTE 2)
+6
+4
+2
0
–2
–4
3
4
56
78
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 5. Effect of Zener Current
NOTE: BELOW 3 VOLTS AND ABOVE 8 VOLTS
NOTE: CHANGES IN ZENER CURRENT DO NOT
NOTE: AFFECT TEMPERATURE COEFFICIENTS
1mA
0.01 mA
VZ @IZ
TA =25°C
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
1
2
5
10
20
50
100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 6a. Typical Capacitance 2.4–100 Volts
TA =25°C
0 V BIAS
1 V BIAS
50% OF
VZ BIAS
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
1
120
140
160
180
190
200
220
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 6b. Typical Capacitance 120–200 Volts
TA =25°C
1 VOLT BIAS
50% OF VZ BIAS
0 BIAS
20 mA


Số phần tương tự - 1N5362B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5362B MOTOROLA-1N5362B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Microsemi Corporation
1N5362B MICROSEMI-1N5362B Datasheet
157Kb / 3P
   Silicon 5 Watt Zener Diodes
logo
ON Semiconductor
1N5362B ONSEMI-1N5362B Datasheet
82Kb / 8P
   5 Watt Surmetic TM 40 Zener Voltage Regulators
May, 2006 ??Rev. 7
1N5362B ONSEMI-1N5362B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
logo
Pan Jit International I...
1N5362B PANJIT-1N5362B Datasheet
53Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5362B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MZ4625 MOTOROLA-MZ4625 Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
BZX55C2V4RL MOTOROLA-BZX55C2V4RL Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N52XXB SECOS-1N52XXB Datasheet
122Kb / 2P
   500 mW , DO-35 Zener Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N5518B MICROSEMI-1N5518B Datasheet
324Kb / 3P
   Low Voltage Avalanche 500 mW Zener Diodes DO-35
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCZX2V0 TAK_CHEONG-TCZX2V0 Datasheet
173Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N5985B TAK_CHEONG-TC1N5985B Datasheet
93Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC2V0 TAK_CHEONG-TC2V0 Datasheet
171Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCBZX79C2V0 TAK_CHEONG-TCBZX79C2V0 Datasheet
180Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N957B TAK_CHEONG-1N957B_10 Datasheet
295Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
BZX79C110 TAK_CHEONG-BZX79C110_10 Datasheet
178Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com