công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD009D02501S51 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện PD009D02501S51
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plasma Display 9 Characters, 7 Segments, Annunciators
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

PD009D02501S51 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  PD009D02501S51 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix PD009D02501S51 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PD-09D025-1
www.vishay.com
Vishay Dale
Revision: 02-Mar-12
1
Document Number: 37090
For technical questions, contact: displays@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Plasma Display
9 Characters, 7 Segments, Annunciators
FEATURES
• Replacement
for
former
Narco
Avionics
50014
(reference only)
• Neon orange color
• 0.25" characters
• Multiplexed operation
• Edgecard connection
MAXIMUM RATINGS
• Peak applied voltage: 220 V
• Operating temperature: 0 °C to + 55 °C
• Storage temperature: - 20 °C to + 85 °C
• Altitude: 70 000 feet
Note
• Exceeding may cause damage or reduced life. Contact factory
for operating specifications.
DIMENSIONS in inches
RNY
NM
RMT
KT
MHZ
MIN
ORDERING INFORMATION
DESCRIPTION (LEGACY NUMBER)
GLOBAL PART NUMBER
PD-09D025-1 plasma display
PD009D02501S51
RNY
NM
RMT
KT
MHZ
MIN
3.20 ± 0.04
1.600 ± 0.062
0.165 Max.
0.125
+ 0.020
- 0.015
0.550
0.06
0.96
± 0.04
0.550
0.06
0.550 Max.
0.100
Max.
± 0.062


Số phần tương tự - PD009D02501S51

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
PD0001-S2 APITECH-PD0001-S2 Datasheet
164Kb / 1P
   POWER DIVIDER
PD0002-S2 APITECH-PD0002-S2 Datasheet
164Kb / 1P
   POWER DIVIDER
PD0004-S2 APITECH-PD0004-S2 Datasheet
164Kb / 1P
   POWER DIVIDER
logo
P-tec Corporation
PD001-CADG13 P-TEC-PD001-CADG13 Datasheet
31Kb / 1P
   Single Digit Mini 7 Segment 0.3??Display
PD001-CADO12 P-TEC-PD001-CADO12 Datasheet
31Kb / 1P
   Single Digit Mini 7 Segment 0.3??Display
More results

Mô tả tương tự - PD009D02501S51

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PD-09D025-1 VISHAY-PD-09D025-1_V02 Datasheet
48Kb / 2P
   Plasma Display 9 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Jan-2023
PD-09D025-1 VISHAY-PD-09D025-1_V01 Datasheet
49Kb / 2P
   Plasma Display 9 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Jan-2022
PD-020D025-7 VISHAY-PD-020D025-7_V01 Datasheet
51Kb / 2P
   Plasma Display 20 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Jan-2022
PD-020D025-7 VISHAY-PD-020D025-7 Datasheet
52Kb / 2P
   Plasma Display 20 Characters, 7 Segments, Annunciators
Revision: 29-Feb-12
PD-13D025-2 VISHAY-PD-13D025-2_V02 Datasheet
51Kb / 2P
   Plasma Display 13 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Jan-2023
PD-08D025-17 VISHAY-PD-08D025-17 Datasheet
52Kb / 2P
   Plasma Display 8 Characters, 7 Segments, Annunciators
Revision: 29-Feb-12
PD-08D025-17 VISHAY-PD-08D025-17_V01 Datasheet
51Kb / 2P
   Plasma Display 8 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Jan-2022
PD-10D025-10 VISHAY-PD-10D025-10_V02 Datasheet
49Kb / 2P
   Plasma Display 10 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Jan-2023
PD-10D025-10 VISHAY-PD-10D025-10 Datasheet
51Kb / 2P
   Plasma Display 10 Characters, 7 Segments, Annunciators
Revision: 01-Mar-12
PD-13D025-2 VISHAY-PD-13D025-2 Datasheet
53Kb / 2P
   Plasma Display 13 Characters, 7 Segments, Annunciators
Revision: 29-Feb-12
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com