công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PSI-D-HGRADE-MV bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - All Sensors Corporation

tên linh kiện 1PSI-D-HGRADE-MV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Millivolt Output Pressure Sensors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASC [All Sensors Corporation]
Trang chủ  https://www.allsensors.com/
Logo ASC - All Sensors Corporation

1PSI-D-HGRADE-MV bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - All Sensors Corporation

  1PSI-D-HGRADE-MV Datasheet HTML 1Page - All Sensors Corporation 1PSI-D-HGRADE-MV Datasheet HTML 2Page - All Sensors Corporation 1PSI-D-HGRADE-MV Datasheet HTML 3Page - All Sensors Corporation 1PSI-D-HGRADE-MV Datasheet HTML 4Page - All Sensors Corporation 1PSI-D-HGRADE-MV Datasheet HTML 5Page - All Sensors Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
All Sensors
DS-0095 Rev C
Specification Notes
note
1: All pArAmeters Are meAsured At 12.0 volt excitAtion, for the nominAl full scAle pressure And room temperAture unless otherwise specified. pressure
meAsurements Are with positive pressure Applied to
port B. for ABsolute devices pressure is Applied to port A, And the output polArity is reversed.
note
2: shift is relAtive to 25°c.
note
3: shift is within the first hour of excitAtion Applied to the device.
note
4: meAsured At one-hAlf full scAle rAted pressure using Best strAight line curve fit.
note
5: the voltAge Added to the offset voltAge At full scAle pressure.
All Sensors reserves the right to make changes to any products herein. All Sensors does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit
described herein, neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.
Minimum
--
99.0
--
--
--
--
Nominal
100.0
100.0
--
--
0.25
--
Maximum
--
101.0
±0.5
±500
0.5
±1
Units
PSIA
mV
mV
uV
%fs
%fs
Parameter, note 1
Operating Range, absolute pressure
Output Span, note 5
Offset Voltage @ zero absolute pressure
Offset Temperature Shift (0°C-70°C), note 2
Linearity, hysteresis error, note 4
Span Shift (0°C-70°C), note 2
Performance Characteristics for 100 PSI-A-HGRADE-MV


Số phần tương tự - 1PSI-D-HGRADE-MV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
All Sensors Corporation
1PSI-D-HGRADE-MV ASC-1PSI-D-HGRADE-MV Datasheet
234Kb / 5P
   Millivolt Output Pressure Sensors
More results

Mô tả tương tự - 1PSI-D-HGRADE-MV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
All Sensors Corporation
DS-0091 ASC-DS-0091 Datasheet
122Kb / 4P
   Millivolt Output Pressure Sensors
DS-00951 ASC-DS-00951 Datasheet
234Kb / 5P
   Millivolt Output Pressure Sensors
10INCH-D-MV ASC-10INCH-D-MV Datasheet
122Kb / 4P
   Millivolt Output Pressure Sensors
DS-0094 ASC-DS-0094 Datasheet
46Kb / 4P
   Millivolt Output Pressure Sensors
DS-0048 ASC-DS-0048 Datasheet
43Kb / 2P
   Millivolt Output Pressure Sensors
DS-0096 ASC-DS-0096 Datasheet
238Kb / 5P
   Millivolt Output Pressure Sensors
DS-0095 ASC-DS-0095 Datasheet
234Kb / 5P
   Millivolt Output Pressure Sensors
DS-0090 ASC-DS-0090 Datasheet
98Kb / 4P
   Millivolt Output Prime Pressure Sensors
logo
List of Unclassifed Man...
DCXL ETC-DCXL Datasheet
147Kb / 4P
   Ultra Low Pressure Sensors Millivolt Output High Accuracy Compensation Full Scale Pressure Ranges
logo
All Sensors Corporation
DS-0009 ASC-DS-0009 Datasheet
140Kb / 5P
   DIGITAL OUTPUT PRESSURE SENSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com