công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA17815T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện BA17815T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard 78 series, 3-pin regulator
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA17815T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  BA17815T Datasheet HTML 1Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 2Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 3Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 4Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 5Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 6Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 7Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 8Page - Rohm BA17815T Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
BA178!!T / FP series
Regulator ICs
Standard 78 series, 3-pin regulator
BA178!!
!!
!!
!!
T / FP series
The BA178!!T and BA178!!FP series are 3pin fixed positive output voltage regulators. These regulators are used to
provide a stabilized output voltage from a fluctuating DC input voltage.
There are 11 fixed output voltages, as follows : 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, and 24V. The maximum
current capacity is 1A for each of the above voltages.
"
"
"
"
Application
Constant voltage power supply
"
"
"
"
Features
1) Built-in overcurrent protection circuit and thermal shutdown circuit.
2) Excellent ripple regulation.
3) Available in TO220FP and TO252-3 packages, to meet wide range of applications.
4) Compatible with other manufacturers' regulators.
5) Richly diverse lineup (5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, 24V).
"
"
"
"
Product codes
Output voltage (V)
Product name
Output voltage (V)
Product name
512
615
718
820
924
10
−−
BA17805T / FP
BA17806T / FP
BA17807T / FP
BA17808T / FP
BA17809T / FP
BA17810T / FP
BA17812T / FP
BA17815T / FP
BA17818T / FP
BA17820T / FP
BA17824T / FP


Số phần tương tự - BA17815T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA17815T ROHM-BA17815T Datasheet
244Kb / 6P
   Three-Terminal Regulator
More results

Mô tả tương tự - BA17815T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA178M00T ROHM-BA178M00T Datasheet
123Kb / 11P
   Standard 78M series, 3-pin regulator
BA78 ROHM-BA78 Datasheet
391Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
logo
Panasonic Semiconductor
AN6541 PANASONIC-AN6541 Datasheet
25Kb / 3P
   3-pin Positive Voltage Regulator
logo
Rohm
BA7812FP-E2 ROHM-BA7812FP-E2 Datasheet
373Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
BA7806FP-E2 ROHM-BA7806FP-E2 Datasheet
495Kb / 15P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
BA17812FP-E2 ROHM-BA17812FP-E2 Datasheet
347Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
BA7810CP-E2 ROHM-BA7810CP-E2 Datasheet
347Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
BA17805CP-E2 ROHM-BA17805CP-E2 Datasheet
347Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 1A Output 78 series Regulators
BA17805FP-E2 ROHM-BA17805FP-E2 Datasheet
347Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
BA7805FP-E2 ROHM-BA7805FP-E2 Datasheet
505Kb / 15P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com