công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS1200 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện SS1200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SS1200 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SS1200 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS1200 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS1200 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Production specification
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
BARRIER RECTIFIERS
SS1150-- SS1200
Document Number: SMA406AA
www.gmicroelec.com
2
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
SOLDERING FOOTPRINT
Unit :mm
PACKAGE
INFORMATION
Device
Package
Shipping
SS1150--SS1200
DO-214AC(SMA)
5000/Tape&Reel
DO-214AC(SMA)
Dim
Min
Max
A
4.25
4.65
B
2.40
2.80
C
1.85
2.15
D
4.85
5.35
E
0.10
0.30
F
0.90
1.50
G
0.20MAX
H
1.90
2.30
I
1.35
1.65
All Dimensions in mm


Số phần tương tự - SS1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Juxing Electr...
SS1200 JUXING-SS1200 Datasheet
309Kb / 1P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Microdiode Electronics ...
SS1200 CHENDA-SS1200 Datasheet
536Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Guangdong Juxing Electr...
SS1200 JUXING-SS1200 Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Zibo Seno Electronic En...
SS1200 ZSELEC-SS1200 Datasheet
96Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS1200 BILIN-SS1200 Datasheet
488Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com