công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4007 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện 1N4007
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLASTIC SILICON RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4007 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  1N4007 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1N4007 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0
1
10
100
30
TJ=125 C
8.3ms Single Half
sine-wave
0
0.6 0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.01
0.02
0.06
0.04
0.1
0.2
0.4
1.0
2
4
10
100
TJ=25
Pulse Width=300us
.2
2
1
.1
4
.4
1.0
2
40
10
20
60
100
41
0
2
0
40
1
00
f=1MHz
TJ=25
0
.2
.4
.6
.8
25
50
75
Single Phase
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
0.375"(9.5)Lead Length
1.0
100
125
150
175
200
BLGALAXY ELECTRICAL
www.galaxycn.com
Document Number 1560102
2.
FIG.3 -- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
FIG.4 -- FORWARD DERATING CURVE
AMBIENT TEMPERATURE,
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.1 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.2 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
RATINGSANDCHARACTERISTIC CURVES
1N4001 - - - 1N4007
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
15


Số phần tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4007 WILLAS-1N4007 Datasheet
357Kb / 3P
   1.0A AXIAL SILICON RECTIFIERS-50V-1000V DO-41 PACKAGE
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
1N4007 MAKOSEMI-1N4007 Datasheet
97Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4007 EIC-1N4007 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compact Technology Corp...
CT4A01 CTC-CT4A01 Datasheet
41Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N4001 HY-1N4001 Datasheet
35Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
P600A SEMTECH_ELEC-P600A Datasheet
238Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001_10 Datasheet
64Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
BY127M PANJIT-BY127M_09 Datasheet
68Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
6A05S LUGUANG-6A05S Datasheet
136Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
8A05 LUGUANG-8A05 Datasheet
171Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
EM513 LUGUANG-EM513 Datasheet
157Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
P600A LUGUANG-P600A Datasheet
173Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
logo
Yea Shin Technology Co....
1N4001 YEASHIN-1N4001 Datasheet
120Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N5391 CTC-1N5391_15 Datasheet
61Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com