công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM-BGA-9056 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SM-BGA-9056
Giải thích chi tiết về linh kiện  Minimum real estate required
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SM-BGA-9056 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ironwood Electronics.

  SM-BGA-9056 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9056 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9056 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9056 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9056 Datasheet HTML 5Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
A
A
A
A
TOP VIEW
A1 corner
0.8300
11.0792
10.0000
24.5838
7.9375
Recommended torque 1 - 1.8 in lb.
6.8700
0.7500
17.7250
15.2250
SECTION A-A
SM - Silver particle socket - Direct mount, solderless
Features
Direct mounts to target PCB with hardware.
High speed, reliable connection
Minimum real estate required
Easily removalbe swivel socket lid
(see user instructions on page 5)
Ironwood Electronics, Inc.
Tele: (800) 404-0204
www.ironwoodelectronics.com
Tolerances: Hole diameters ±0.03mm [±0.001"], Pitches (from true position) ±0.025mm [±0.001"], substrate thickness tolerance ±10%, all
other tolerances ±0.13mm [±0.005"] unless stated otherwise. Materials and specifications are subject to change without notice.
Description: SOCKET
Primary dimension units are millimeters, Secondary dimension units are [inches], Weight is in grams.
STATUS: Released
REV. A
DATE: 12/22/2014
Material: N/A
Finish: N/A
Weight: 31.09
SM-BGA-9056 Drawing
SCALE: 1.9:1
SHEET: 1 OF 5
ENG: E. Smolentseva
FILE: SM-BGA-9056 Dwg
DRAWN BY: M. Raske


Số phần tương tự - SM-BGA-9056

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SM-BGA-9050 IRONWOOD-SM-BGA-9050 Datasheet
459Kb / 5P
   Easily removalbe swivel socket lid
SM-BGA-9051 IRONWOOD-SM-BGA-9051 Datasheet
381Kb / 4P
   Low and stable contact resistance for reliable production yield
SM-BGA-9052 IRONWOOD-SM-BGA-9052 Datasheet
444Kb / 4P
   Low and stable contact resistance for reliable production yield
SM-BGA-9053 IRONWOOD-SM-BGA-9053 Datasheet
568Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SM-BGA-9054 IRONWOOD-SM-BGA-9054 Datasheet
371Kb / 5P
   Highly compliant to accommodate wide co-planarity variations
More results

Mô tả tương tự - SM-BGA-9056

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA352B-01 IRONWOOD-SS-BGA352B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA560A-01 IRONWOOD-SS-BGA560A-01 Datasheet
179Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA272A-01 IRONWOOD-SS-BGA272A-01 Datasheet
114Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA352A-01 IRONWOOD-SS-BGA352A-01 Datasheet
192Kb / 5P
   Minimum real estate required
CG-BGA-4020 IRONWOOD-CG-BGA-4020 Datasheet
387Kb / 4P
   Minimum real estate required
CBT-BGA-7002 IRONWOOD-CBT-BGA-7002 Datasheet
206Kb / 7P
   Minimum real estate required
SS-BGA256B-01 IRONWOOD-SS-BGA256B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA256E-01 IRONWOOD-SS-BGA256E-01 Datasheet
130Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA324E-01 IRONWOOD-SS-BGA324E-01 Datasheet
121Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324G-01 IRONWOOD-SS-BGA324G-01 Datasheet
116Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA104A-01 IRONWOOD-SS-BGA104A-01 Datasheet
156Kb / 4P
   Minimum real estate required
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com