công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-BGA676C-01 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SS-BGA676C-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compression plate distributes evenly
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SS-BGA676C-01 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Ironwood Electronics.

  SS-BGA676C-01 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SS-BGA676C-01 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SS-BGA676C-01 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SS-BGA676C-01 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Target PCB Recommendations
Total thickness: 1.6mm min.
Plating: Gold or Solder finish
PCB Pad height: Same or higher than solder mask
Status: Released
Drawing: H. Hansen
Scale:
Rev: B
Date: 4/26/04
Modified: 1/21/05
File: SS-BGA676C-01 Dwg
SS-BGA676C-01 Drawing
© 2004 IRONWOOD ELECTRONICS, INC.
PO BOX 21151 ST. PAUL, MN 55121
Tele: (651) 452-8100
www.ironwoodelectronics.com
All dimensions are in mm.
All tolerences are +/- 0.125mm.
(Unless stated otherwise)
1.59mm
34.725mm
2.50mm
2.50mm
34.725mm
16.00mm (x4)
10.00mm Sqr.
1.27mm (x4)
29.725mm±0.025mm (x4)
6.35mm
Insulation Plate
Backing Plate
PAGE 4 of 4
Side View
Top View
Description: Backing Plate with Insulation Plate
5.00mm
10.03mm


Số phần tương tự - SS-BGA676C-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA676C-02 IRONWOOD-SS-BGA676C-02 Datasheet
152Kb / 4P
   Compression plate distributes forces evenly
SS-BGA676C-03 IRONWOOD-SS-BGA676C-03 Datasheet
171Kb / 4P
   Compression plate distributes forces evenly
More results

Mô tả tương tự - SS-BGA676C-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA672B-01 IRONWOOD-SS-BGA672B-01 Datasheet
147Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
SS-LGA376A-01 IRONWOOD-SS-LGA376A-01 Datasheet
200Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA672B-02 IRONWOOD-SS-BGA672B-02 Datasheet
370Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA772A-01 IRONWOOD-SS-BGA772A-01 Datasheet
287Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA680C-01 IRONWOOD-SS-BGA680C-01 Datasheet
143Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
CBT-QFN-7001 IRONWOOD-CBT-QFN-7001 Datasheet
350Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-QFN104A-01 IRONWOOD-SS-QFN104A-01 Datasheet
133Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
SS-QFN48J-01 IRONWOOD-SS-QFN48J-01 Datasheet
69Kb / 3P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA63E-01 IRONWOOD-SS-BGA63E-01 Datasheet
115Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-LGA324A-M-01 IRONWOOD-SS-LGA324A-M-01 Datasheet
128Kb / 3P
   Compression plate distributes evenly
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com