công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-BGA672B-02 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SS-BGA672B-02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compression plate distributes evenly
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SS-BGA672B-02 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ironwood Electronics.

  SS-BGA672B-02 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SS-BGA672B-02 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SS-BGA672B-02 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SS-BGA672B-02 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
D
E
Y
X
Ø0.25
Ø0.10
Z X Y
Øb
3
TOP VIEW
SIDE VIEW
3
4
5
Dimensions are in millimeters.
Interpret dimensions and toleraces per ASME
Y14.5M-1994.
Dimension b is measured at the maximum
solder ball diameter, parallel to datum plame Z.
Datum Z (seating plane) is defined by the
spherical crowns of the solder balls.
Parallelism measurement shall exclude any
effect of mark on top surface of package.
1.
2.
Compatible BGA Spec
0.20
BOTTOM VIEW
DIM
MIN
MAX
A
2.5
A1
0.4
0.6
b
0.70
D
E
e
27.00 BSC
27.00 BSC
1.0 BSC
e
DETAIL
26x26 Array
E1
D1
A2
0.88
D1
E1
24.2
24.2
A
A1
DETAIL
0.2 Z
Z
0.20 Z
5
4
A2
PAGE 3 of 4
Target PCB Recommendations
Total thickness: 1.6mm min.
Plating: Gold or Solder finish
PCB Pad height: Same or higher than solder mask
Status: Released
Drawing: H. Hansen
Scale:
Rev: A
Date: 8/17/05
Modified:
File: SS-BGA672B-02 Dwg
SS-BGA672B-02 Drawing
© 2005 IRONWOOD ELECTRONICS, INC.
PO BOX 21151 ST. PAUL, MN 55121
Tele: (651) 452-8100
www.ironwoodelectronics.com


Số phần tương tự - SS-BGA672B-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA672B-01 IRONWOOD-SS-BGA672B-01 Datasheet
147Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
More results

Mô tả tương tự - SS-BGA672B-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA672B-01 IRONWOOD-SS-BGA672B-01 Datasheet
147Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA676C-01 IRONWOOD-SS-BGA676C-01 Datasheet
154Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
SS-LGA376A-01 IRONWOOD-SS-LGA376A-01 Datasheet
200Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA772A-01 IRONWOOD-SS-BGA772A-01 Datasheet
287Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA680C-01 IRONWOOD-SS-BGA680C-01 Datasheet
143Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
CBT-QFN-7001 IRONWOOD-CBT-QFN-7001 Datasheet
350Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-QFN104A-01 IRONWOOD-SS-QFN104A-01 Datasheet
133Kb / 4P
   Compression plate distributes evenly
SS-QFN48J-01 IRONWOOD-SS-QFN48J-01 Datasheet
69Kb / 3P
   Compression plate distributes evenly
SS-BGA63E-01 IRONWOOD-SS-BGA63E-01 Datasheet
115Kb / 5P
   Compression plate distributes evenly
SS-LGA324A-M-01 IRONWOOD-SS-LGA324A-M-01 Datasheet
128Kb / 3P
   Compression plate distributes evenly
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com