công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM-QFN-9022 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SM-QFN-9022
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current capability is 4A per pin at 14C temperature rise
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SM-QFN-9022 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ironwood Electronics.

  SM-QFN-9022 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SM-QFN-9022 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SM-QFN-9022 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SM-QFN-9022 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics. SM-QFN-9022 Datasheet HTML 5Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
14.00
9.10
2.30
0.30
8.40
8.90
12.05
0.80
0.20
0.88
0.40
0.60
0.56
3.00
1.60
A1 location
Dimensions are in millimeters.
1.
Pad Tolerance: +/- 0.05mm.
2.
Overall Package Dimension: +/- 0.1mm.
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
SIDE VIEW
Ironwood Electronics, Inc.
Tele: (800) 404-0204
www.ironwoodelectronics.com
Tolerances: Hole diameters ±0.03mm [±0.001"], Pitches (from true position) ±0.025mm [±0.001"], substrate thickness tolerance ±10%, all
other tolerances ±0.13mm [±0.005"] unless stated otherwise. Materials and specifications are subject to change without notice.
Description: QFN
Primary dimension units are millimeters, Secondary dimension units are [inches], Weight is in grams.
STATUS: Released
REV. A
DATE: 5/8/2015
Material: N/A
Finish: N/A
Weight: 2.18
SM-QFN-9022 Drawing
SCALE: 5:1
SHEET: 3 OF 5
ENG: S. Huang
FILE: SM-QFN-9022 Dwg
DRAWN BY: M. Raske


Số phần tương tự - SM-QFN-9022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SM-QFN-9020 IRONWOOD-SM-QFN-9020 Datasheet
455Kb / 4P
   Compression plate distributes forces evenly
SM-QFN-9021 IRONWOOD-SM-QFN-9021 Datasheet
380Kb / 4P
   Compression plate distributes forces evenly
More results

Mô tả tương tự - SM-QFN-9022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
LQW15AN9N7H0Z MURATA-LQW15AN9N7H0Z Datasheet
76Kb / 2P
   Rated current (Itemp) (Based on Temperature rise)
logo
Hongfa Technology
HFD23 HONGFA-HFD23_17 Datasheet
60Kb / 3P
   Max. 4A switching capability
logo
NXP Semiconductors
BT152-500RT NXP-BT152-500RT_11 Datasheet
202Kb / 12P
   High junction temperature capability Very high current surge capability
Rev. 2-9 June 2011
logo
List of Unclassifed Man...
IT247 ETC2-IT247 Datasheet
303Kb / 2P
   Ignition current 10mA - 25mA Rise time t at R 400
logo
Delta Electronics, Inc.
MPL135 DELTA-MPL135 Datasheet
274Kb / 1P
   Big current (55A), Footprint compatible with most standard, Lower temperature rise at big current, Low DCR, Without noise
logo
Bel Fuse Inc.
Q48S25033 BEL-Q48S25033 Datasheet
937Kb / 13P
   Higher current capability at 70 쨘C than existing
logo
Analog Devices
AD53500 AD-AD53500 Datasheet
101Kb / 7P
   High Speed, High Current Capability Pin Driver
REV. 0
AD53500 AD-AD53500_15 Datasheet
105Kb / 7P
   High Speed, High Current Capability Pin Driver
REV. 0
logo
Systemsensor advanced i...
5251RP SYSTEMSENSOR-5251RP Datasheet
41Kb / 4P
   Rate-of-Rise Temperature Sensor
logo
ITT Industries
CCMJ-14C-EL ITT-CCMJ-14C-EL Datasheet
386Kb / 2P
   CCMJ-14C-EL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com