công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM-BGA-9039 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SM-BGA-9039
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ball guide prevents over compression of elastomer
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SM-BGA-9039 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ironwood Electronics.

  SM-BGA-9039 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9039 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9039 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SM-BGA-9039 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
0.430
1.700±0.100 THRU (x4)
0.850 THRU (x2)
0.800 Typ.
0
7.7825±0.0250
10.3225±0.0250
10.800
12.8625±0.0500 (x2)
14.113
10.800
12.8625±0.0500 (x2)
14.113
A1 Corner
B
A
NOTE: BGA PATTERN IS OFFSET 0.375 MM
WITH RESPECT TO MOUNTING HOLES
NOTE: DATUM A & B ARE CENTER
OF MOUNTING HOLES
Ironwood Electronics, Inc.
Tele: (800) 404-0204
www.ironwoodelectronics.com
Tolerances: Hole diameters ±0.03mm [±0.001"], Pitches (from true position) ±0.025mm [±0.001"], substrate thickness tolerance ±10%, all
other tolerances ±0.13mm [±0.005"] unless stated otherwise. Materials and specifications are subject to change without notice.
Description: Recommended PCB Layout
Primary dimension units are millimeters, Secondary dimension units are [inches], Weight is in grams.
STATUS: Released
REV. B
DATE: 9-23-2013
Material: N/A
Finish: N/A
Weight: 27.81
SM-BGA-9039 Drawing
SCALE: 4:1
SHEET: 2 OF 4
ENG: B. Schatz
FILE: SM-BGA-9039 Dwg
DRAWN BY: M. Raske


Số phần tương tự - SM-BGA-9039

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SM-BGA-9030 IRONWOOD-SM-BGA-9030 Datasheet
379Kb / 5P
   Easily removalbe swivel socket lid
SM-BGA-9031 IRONWOOD-SM-BGA-9031 Datasheet
442Kb / 4P
   Highly compliant to accommodate wide co-planarity variations
SM-BGA-9033 IRONWOOD-SM-BGA-9033 Datasheet
521Kb / 5P
   Low and stable contact resistance for reliable production yield
SM-BGA-9035 IRONWOOD-SM-BGA-9035 Datasheet
407Kb / 5P
   Highly compliant to accommodate wide co-planarity variations
SM-BGA-9036 IRONWOOD-SM-BGA-9036 Datasheet
465Kb / 5P
   Highly compliant to accommodate wide co-planarity variations
More results

Mô tả tương tự - SM-BGA-9039

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SG-BGA-6095 IRONWOOD-SG-BGA-6095 Datasheet
57Kb / 3P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6096 IRONWOOD-SG-BGA-6096 Datasheet
95Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6020 IRONWOOD-SG-BGA-6020 Datasheet
154Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-MLF-7093 IRONWOOD-SG-MLF-7093 Datasheet
542Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6105 IRONWOOD-SG-BGA-6105 Datasheet
57Kb / 3P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6107 IRONWOOD-SG-BGA-6107 Datasheet
123Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6041 IRONWOOD-SG-BGA-6041 Datasheet
129Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6035 IRONWOOD-SG-BGA-6035 Datasheet
183Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6033 IRONWOOD-SG-BGA-6033 Datasheet
76Kb / 3P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6045 IRONWOOD-SG-BGA-6045 Datasheet
93Kb / 4P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
SG-BGA-6044 IRONWOOD-SG-BGA-6044 Datasheet
60Kb / 3P
   Ball guide prevents over compression of elastomer
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com