công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5882AS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5882AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio 3rd-order D/A Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5882AS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5882AS Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5882AS Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
SM588
× series
NIPPON PRECISION CIRCUITS—5
AC Digital Characteristics
VDD = 4.5 to 5.5 V, VSS = 0 V, Ta = −40 to 85 °C
System clock (CLK)
256fs type
384fs type
512fs type
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
HIGH-level clock pulsewidth
tCWH
20.0
125
ns
LOW-level clock pulsewidth
tCWL
20.0
125
ns
Clock pulse cycle
tXI
40.0
250
ns
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
HIGH-level clock pulsewidth
tCWH
13.15
125
ns
LOW-level clock pulsewidth
tCWL
13.15
125
ns
Clock pulse cycle
tXI
26.3
250
ns
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
HIGH-level clock pulsewidth
tCWH
10
125
ns
LOW-level clock pulsewidth
tCWL
10
125
ns
Clock pulse cycle
tXI
20
250
ns
VIH1
VIL1
0.5VDD
XI
t
CLK
CWH
t
CWL
t


Số phần tương tự - SM5882AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Datatronic Distribution...
SM580-1 DATATRONICS-SM580-1 Datasheet
115Kb / 1P
   SMD GATE DRIVE TRANSFORMERS
SM580-2 DATATRONICS-SM580-2 Datasheet
115Kb / 1P
   SMD GATE DRIVE TRANSFORMERS
SM580-3 DATATRONICS-SM580-3 Datasheet
115Kb / 1P
   SMD GATE DRIVE TRANSFORMERS
logo
Nippon Precision Circui...
SM5803 NPC-SM5803 Datasheet
1Mb / 16P
   Multi-function Digital Filter for Digital Audio
logo
Silicon Mitus, Inc.
SM5803A SILICONMITUS-SM5803A Datasheet
251Kb / 3P
   Type-C Multi-cell NVDC Buck-Boost Charger
January 2021 Rev. 0.15
More results

Mô tả tương tự - SM5882AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5879AV NPC-SM5879AV Datasheet
137Kb / 20P
   3rd-order , 2-channel D/A Converter
SM5876AM NPC-SM5876AM Datasheet
154Kb / 17P
   3rd-order, 2-channel D/A Converter
SM5877AM NPC-SM5877AM Datasheet
140Kb / 16P
   3rd-order , 2-channel D/A Converter
SM5878AM NPC-SM5878AM Datasheet
143Kb / 16P
   3rd-order , 2-channel D/A converter
logo
Holtek Semiconductor In...
HT82V731 HOLTEK-HT82V731 Datasheet
68Kb / 7P
   Audio D/A Converter
logo
Nippon Precision Circui...
SM5864AP NPC-SM5864AP Datasheet
734Kb / 19P
   Digital Audio D/A Converter
logo
Agamem Microelectronic ...
AA8681 AGAMEM-AA8681 Datasheet
342Kb / 1P
   50MHz, 3rd ORDER HDTV VIDEO FILTER DRIVERS
logo
Rohm
BU7858KN ROHM-BU7858KN Datasheet
322Kb / 6P
   16bit D/A Converter Audio Path
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD5393 AKM-AKD5393_05 Datasheet
885Kb / 23P
   professional audio 24bit A/D converter
AKD5700-A AKM-AKD5700-A Datasheet
452Kb / 39P
   digital audio 16bit A/D converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com