công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCS-0402-VG01 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MCS-0402-VG01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thin Film Chip Resistors with Established Reliability
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MCS-0402-VG01 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix MCS-0402-VG01 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: specialresistors@vishay.com
Document Number: 28744
362
Revision: 11-Jun-12
MCS 0402 VG01, MCT 0603 VG01, MCU 0805 VG01, MCA 1206 VG01
Vishay Beyschlag
Thin Film Chip Resistors with Established Reliability
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
• The products can be ordered using either the PART NUMBER or the PRODUCT DESCRIPTION.
• Products within a packaging unit are single lot date code.
PART NUMBER AND PRODUCT DESCRIPTION
Part Number: MCT0603HC2873FP500
Part Number: MCT0603HZ0000ZP500
TYPE/SIZE
VERSION
TCR
RESISTANCE
TOLERANCE
PACKAGING
MCS 0402
MCT 0603
MCU 0805
MCA 1206
H = EN 140401-801,
“Version E”;
failure rate level E6
C = ± 50 ppm/K
E = ± 15 ppm/K
Z = Jumper
3 digit value
1 digit multiplier
MULTIPLIER
8 = *10-2
9 = *10-1
0 = *100
1 = *101
2 = *102
3 = *103
4 = *104
0000 = Jumper
F = ± 1 %
B = ± 0.1 %
Z = Jumper
E1
E0
P1
P5
Product Description: MCT 0603-50 1 % VG01 P5 287K
Product Description: MCT 0603 VG01 P5 0R0
MCT 0603
-50
1 %
VG01
P5
287K
MCT 0603
-
-
VG01
P5
0R0
TYPE/SIZE
TCR
TOLERANCE
VERSION
PACKAGING
RESISTANCE
MCS 0402
MCT 0603
MCU 0805
MCA 1206
± 50 ppm/K
± 15 ppm/K
± 1 %
± 0.1 %
VG01 = EN 140401-801,
“Version E”;
failure rate level E6
E1
E0
P1
P5
49R9 = 49.9
287K = 287 k
0R0 = Jumper
M
C
T
0
6
0
3
H
Z
0
0
0
0
Z
P
5
0
0
M
C
T
0
6
0
3
H
C
2
8
7
3
F
P
5
0
0


Số phần tương tự - MCS-0402-VG01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MCS-0402-AT VISHAY-MCS-0402-AT Datasheet
151Kb / 10P
   Precision Thin Film Chip Resistors
Revision: 21-Feb-17
More results

Mô tả tương tự - MCS-0402-VG01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MCS0402VG01 VISHAY-MCS0402VG01 Datasheet
155Kb / 8P
   Thin Film Chip Resistors with Established Reliability
Revision: 11-Jun-12
MSC0402VG01 VISHAY-MSC0402VG01 Datasheet
145Kb / 8P
   Thin Film Chip Resistors With Established Reliability
MBA0204VG06 VISHAY-MBA0204VG06 Datasheet
166Kb / 9P
   Leaded Metal Film Resistors with Established Reliability
CRCWEN802 VISHAY-CRCWEN802 Datasheet
129Kb / 9P
   Thick Film Chip Resistors with CECC Approval,available with Established Reliability
Revision: 01-Sep-15
MMU-0102-VG03 VISHAY-MMU-0102-VG03 Datasheet
183Kb / 8P
   MELF Resistors with Established Reliability
Revision: 21-May-12
MMU0102VG03 VISHAY-MMU0102VG03 Datasheet
183Kb / 8P
   MELF Resistors with Established Reliability
Revision: 21-May-12
logo
Panasonic Semiconductor
ERA-3AEB304V PANASONIC-ERA-3AEB304V Datasheet
80Kb / 2P
   Metal Film (Thin Film) Chip Resistors, High Reliability Type
ERA-3AEB153V PANASONIC-ERA-3AEB153V Datasheet
80Kb / 2P
   Metal Film (Thin Film) Chip Resistors, High Reliability Type
ERA-2AEB103X PANASONIC-ERA-2AEB103X Datasheet
81Kb / 2P
   Metal Film (Thin Film) Chip Resistors, High Reliability Type
ERA-2AED102X PANASONIC-ERA-2AED102X Datasheet
77Kb / 2P
   Metal Film Thin Film Chip Resistors High Reliability Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com