công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM0J223ZFTP16 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện FM0J223ZFTP16
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supercapacitors FM Series
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

FM0J223ZFTP16 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kemet Corporation

  FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation FM0J223ZFTP16 Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
4
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
S6012_FM • 10/5/2016
Supercapacitors – FM Series
Table 1 – Ratings & Part Number Reference
Part Number
Maximum
Operating
Voltage (VDC)
Nominal Capacitance
Maximum ESR
at 1 kHz (Ω)
Maximum
Current at 30
Minutes (mA)
Voltage Holding
Characteristic
Minimum (V)
Weight (g)
Charge
System (F)
Discharge
System (F)
FM0V473ZF
3.5
0.047
0.06
200
0.042
1.3
FMR0V104ZF
3.5
0.10
50
0.090
1.6
FM0V104ZF
3.5
0.10
0.13
100
0.090
1.3
FM0V224ZF
3.5
0.22
0.30
100
0.20
1.6
FM0H103ZF
5.5
0.01
0.014
300
0.015
4.2
1.3
FME0H223ZF
5.5
0.022
0.028
40
0.033
1.3
FM0H223ZF
5.5
0.022
0.028
200
0.033
4.2
1.3
FML0H333ZF
5.5
0.033
6.5
0.050
1.3
FME0H473ZF
5.5
0.047
0.06
20
0.071
1.3
FMC0H473ZF
5.5
0.047
0.06
100
0.071
4.2
1.3
FM0H473ZF
5.5
0.047
0.06
200
0.071
4.2
1.3
FMR0H473ZF
5.5
0.047
0.062
200
0.071
4.2
1.6
FMR0H104ZF
5.5
0.10
50
0.15
4.2
1.6
FMC0H104ZF
5.5
0.10
0.13
50
0.15
4.2
1.6
FM0H104ZF
5.5
0.10
0.13
100
0.15
4.2
1.6
FM0H224ZF
5.5
0.22
100
0.33
4.2
1.6
FMC0H334ZF
5.5
0.33
25
0.50
4.2
3.5
FM0J473ZF
6.5
0.047
0.062
200
0.071
1.6


Số phần tương tự - FM0J223ZFTP16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
FM0J223ZFTP16 KEMET-FM0J223ZFTP16 Datasheet
560Kb / 17P
   Supercapacitors
12/16/2022
More results

Mô tả tương tự - FM0J223ZFTP16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
XB3550-2R5307-R COOPER-XB3550-2R5307-R Datasheet
259Kb / 2P
   Supercapacitors XB Series
logo
Kemet Corporation
FY0H104ZF KEMET-FY0H104ZF_16 Datasheet
657Kb / 13P
   Supercapacitors FY Series
FG0H104ZF KEMET-FG0H104ZF Datasheet
769Kb / 14P
   Supercapacitors FG Series
logo
Cooper Bussmann, Inc.
XV3550-2R7307-R COOPER-XV3550-2R7307-R Datasheet
259Kb / 2P
   Supercapacitors XV Series
logo
Kemet Corporation
FT0H104ZF KEMET-FT0H104ZF Datasheet
703Kb / 14P
   Supercapacitors FT Series
FY0H104ZF KEMET-FY0H104ZF Datasheet
740Kb / 14P
   Supercapacitors FY Series
logo
Cooper Bussmann, Inc.
PB-5R0V474-R COOPER-PB-5R0V474-R Datasheet
254Kb / 2P
   Supercapacitors PB Series
logo
Kemet Corporation
FA0H104ZF KEMET-FA0H104ZF Datasheet
782Kb / 13P
   Supercapacitors FA Series
FR0H104ZF KEMET-FR0H104ZF Datasheet
736Kb / 14P
   Supercapacitors FR Series
FS0H104ZF KEMET-FS0H104ZF Datasheet
766Kb / 14P
   Supercapacitors FS Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com