công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT68-06 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BAT68-06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Schottky Diodes
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAT68-06 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BAT68-06 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BAT68-06 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
2011-06-15
11
BAT68...
P
ackage SOT363
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.
Small variations in positioning of
Date code, Type code and Manufacture are possible.
Manufacturer
2005, June
Date code (Year/Month)
BCR108S
Type code
Pin 1 marking
Laser marking
0.3
0.65
0.65
0.2
4
2.15
1.1
Pin 1
marking
+0.1
0.2
1
6
23
5
4
±0.2
2
+0.1
-0.05
0.15
0.1 MAX.
0.9 ±0.1
A
-0.05
6x
0.1 M
0.65
0.65
0.1
M
0.2
A
Pin 1
marking


Số phần tương tự - BAT68-06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
487Kb / 8P
   Silicon Schottky Diodes
Feb-03-2003
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT68-06 KEXIN-BAT68-06 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT68-06W SIEMENS-BAT68-06W Datasheet
84Kb / 4P
   Silicon Schottky Diodes (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
More results

Mô tả tương tự - BAT68-06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CMRD6263DO CENTRAL-CMRD6263DO_15 Datasheet
855Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT64 KEXIN-BAT64 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon Schottky Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAT64-E6327 INFINEON-BAT64-E6327 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAT68 INFINEON-BAT68_07 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT64 INFINEON-BAT64_07 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAS125W INFINEON-BAS125W Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon Schottky Diodes
Nov-15-2001
logo
Central Semiconductor C...
CMPD6263 CENTRAL-CMPD6263_15 Datasheet
587Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMPSH-3CG CENTRAL-CMPSH-3CG_15 Datasheet
397Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMRSH-4DO CENTRAL-CMRSH-4DO_15 Datasheet
921Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Infineon Technologies A...
BAT1503WE6327 INFINEON-BAT1503WE6327 Datasheet
1Mb / 16P
   Silicon Schottky Diodes
2015-01-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com