công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT68-04W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BAT68-04W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Schottky Diodes
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAT68-04W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BAT68-04W Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BAT68-04W Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
2011-06-15
3
BAT68...
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
AC Characteristics
Diode capacitance
VR = 0 , f = 1 MHz
CT
-
-
1
pF
Differential forward resistance
IF = 5 mA, f = 10 kHz
RF
-
-
10


Số phần tương tự - BAT68-04W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT68-04W SIEMENS-BAT68-04W Datasheet
84Kb / 4P
   Silicon Schottky Diodes (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
487Kb / 8P
   Silicon Schottky Diodes
Feb-03-2003
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT68-04W KEXIN-BAT68-04W Datasheet
46Kb / 1P
   Silicon Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT68-04W INFINEON-BAT68-04W Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
More results

Mô tả tương tự - BAT68-04W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CMRD6263DO CENTRAL-CMRD6263DO_15 Datasheet
855Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT64 KEXIN-BAT64 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon Schottky Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAT64-E6327 INFINEON-BAT64-E6327 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAT68 INFINEON-BAT68_07 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT64 INFINEON-BAT64_07 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
BAS125W INFINEON-BAS125W Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon Schottky Diodes
Nov-15-2001
logo
Central Semiconductor C...
CMPD6263 CENTRAL-CMPD6263_15 Datasheet
587Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMPSH-3CG CENTRAL-CMPSH-3CG_15 Datasheet
397Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
CMRSH-4DO CENTRAL-CMRSH-4DO_15 Datasheet
921Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODES
logo
Infineon Technologies A...
BAT1503WE6327 INFINEON-BAT1503WE6327 Datasheet
1Mb / 16P
   Silicon Schottky Diodes
2015-01-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com