công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UZO24.121 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PULS GmbH

tên linh kiện UZO24.121
Giải thích chi tiết về linh kiện  BATTERY MODULE
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULS [PULS GmbH]
Trang chủ  http://www.pulspower.com/
Logo PULS - PULS GmbH

UZO24.121 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PULS GmbH

  UZO24.121 Datasheet HTML 1Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 2Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 3Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 4Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 5Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 6Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 7Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 8Page - PULS GmbH UZO24.121 Datasheet HTML 9Page - PULS GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
UZK24.121, UZO24.121
U-Series
BATTERY MODULE 24V, 12AH
15. PHYSICAL DIMENSIONS AND WEIGHT
Size (WxHxD)
203x186x143mm
with installed sensor board UZS24.100
203x186x135mm
without installed sensor board UZS24.100
Weight
9000g / 19.8lb
UZK24.121
900g / 2lb
UZO24.121
Fig. 15-1 Front view
Fig. 15-2 Side view
Fig. 15-3 Isometric view
Jul. 2014 / Rev. 1.2 DS-UZK24.121-EN
All parameters are specified at, 25°C ambient temperature unless otherwise noted.
www.pulspower.com Phone +49 89 9278 0
Germany
7/9


Số phần tương tự - UZO24.121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PULS GmbH
UZO24.121 PULS-UZO24.121 Datasheet
376Kb / 11P
   BATTERY MODULE 24V, 12AH
More results

Mô tả tương tự - UZO24.121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
PM0013 SSDI-PM0013 Datasheet
36Kb / 2P
   BATTERY BYPASS MODULE
logo
TRACO Electronic AG
TIB-BCMU TRACOPOWER-TIB-BCMU Datasheet
580Kb / 7P
   Battery Controller Module
Rev. February 9, 2023
logo
Solid States Devices, I...
PM0013 SSDI-PM0013_15 Datasheet
36Kb / 2P
   BATTERY BYPASS MODULE
SPMS506-01A SSDI-SPMS506-01A Datasheet
132Kb / 2P
   BATTERY BYPASS POWER MODULE
logo
PULS GmbH
UZK24.071 PULS-UZK24.071_17 Datasheet
370Kb / 11P
   BATTERY MODULE 24V, 7AH
UZK12.071 PULS-UZK12.071 Datasheet
380Kb / 9P
   BATTERY MODULE 12V, 7AH
UZK12.261 PULS-UZK12.261_17 Datasheet
403Kb / 10P
   BATTERY MODULE 12V, 26AH
UZK24.121 PULS-UZK24.121_17 Datasheet
376Kb / 11P
   BATTERY MODULE 24V, 12AH
UZK24.071 PULS-UZK24.071 Datasheet
386Kb / 9P
   BATTERY MODULE 24V, 7AH
UZK12.071 PULS-UZK12.071_17 Datasheet
423Kb / 11P
   BATTERY MODULE 12V, 7AH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com