công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4-1616058-4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 4-1616058-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HARTMAN Power Switching DC Contactors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

4-1616058-4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TE Connectivity Ltd

  4-1616058-4 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 4-1616058-4 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 4-1616058-4 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 4-1616058-4 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 4-1616058-4 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
6–85
HARTMAN Power Switching DC Contactors
6
For factory-direct application
assistance, phone 419-521-9500 or
fax 419-526-2749.
Catalog 5-1773450-5
Dimensions are shown for
Dimensions are in millimeters
USA: +1 800 522 6752
For additional support numbers
Revised 3-13
reference purposes only.
unless otherwise specified.
Asia Pacific: +86 0 400 820 6015
please visit www.te.com
Specifications subject
UK: +44 800 267 666
www.te.com
to change.
A-770 and AR-770 Series, Rated up to 300 Amps, 28 Vdc
Product Facts
n SPST NO, Double Break
n Gasket Sealed
n Auxiliary contacts available
n Meets many requirements
of MIL-PRF-6106
Performance Data
Electrical Characteristics
Contact Arrangement —
SPST NO, Double Break
Rated Operating Voltage —
28 Vdc
Resistive Rating — 300 Amps
Motor Load — 300 Amps
Rupture Rating — 3,000 Amps
General Characteristics
Temperature Range —
-55°C to +71°C
Operating Cycles (Life) at Rated
Resistive Load, Min. — 50,000
cycles
Operating Cycles (Life)
Mechanical, Min. — 100,000 cycles
Dielectric Strength —
All Circuits to Ground — 1,250 Vrms
Circuit to Circuit — 1,250 Vrms
Coil to Ground and Aux. Contacts —
1,000 Vrms
Altitude Max. — 50,000 ft.
Weight — 2.00 lbs
Coil Characteristics
Duty Cycle —
DC Continuous or Intermittent or
Continuous or Intermittent with
suppression
Operating Voltage, Nom. —
28 Vdc
Pickup Voltage @ 25°C, Max. —
16 Vdc
Dropout Voltage @ 25°C —
1.5 to 5 Vdc
Coil Current, Max., Holding —
Coil Type A — 0.4 Amp
Coil Type B — 0.625 Amp


Số phần tương tự - 4-1616058-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
4-1616927-9 TEC-4-1616927-9 Datasheet
237Kb / 1P
   SMART CURRENT SENSOR
4-1616974-7 TEC-4-1616974-7 Datasheet
33Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
More results

Mô tả tương tự - 4-1616058-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
A1077 TEC-A1077 Datasheet
812Kb / 4P
   HARTMAN Power Switching DC Contactors
A-703 TEC-A-703 Datasheet
1Mb / 5P
   HARTMAN Power Switching DC Contactors
D-32A TEC-D-32A Datasheet
490Kb / 1P
   HARTMAN Power Switching DC Contactors
B-138 TEC-B-138 Datasheet
697Kb / 2P
   HARTMAN Power Switching AC Contactors
logo
List of Unclassifed Man...
124-105111 ETC2-124-105111 Datasheet
242Kb / 1P
   DC POWER CONTACTORS
logo
Tyco Electronics
N-208 MACOM-N-208 Datasheet
45Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
logo
Zhejiang DongYa Electro...
BZJ-100D DONGYA-BZJ-100D Datasheet
240Kb / 1P
   NC DC Contactors
logo
Tyco Electronics
Q-50B MACOM-Q-50B Datasheet
90Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
SD167A MACOM-SD167A Datasheet
34Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
A-751YC MACOM-A-751YC Datasheet
54Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com