công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G-MRCO-015 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện G-MRCO-015
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMR Sensor with 180째 period
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

G-MRCO-015 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TE Connectivity Ltd

  G-MRCO-015 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd G-MRCO-015 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd G-MRCO-015 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd G-MRCO-015 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd G-MRCO-015 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd G-MRCO-015 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
KMT32B
Magnetic Angle Sensor
SENSOR SOLUTIONS /// KMT32B Rev 6
1/2016
Page 4
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Figure 2
: Characteristic curves for KMT32B (SO8, TDFN)
PACKAGES
SO8
-15
-10
-5
0
5
10
15
0
45
90
135
180
225
270
315
360
α [deg]
V1 (cos)
V2 (sin)
direction of
magnetic field
X
Y

direction of
magnetic field
X
Y
KMT
32B


Số phần tương tự - G-MRCO-015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
G-MRCO-011 TEC-G-MRCO-011 Datasheet
373Kb / 9P
   Linear Magnetic Field Sensors
G-MRCO-017 TEC-G-MRCO-017 Datasheet
287Kb / 6P
   AMR Switching-Sensor
More results

Mô tả tương tự - G-MRCO-015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
KMT36H TEC-KMT36H Datasheet
221Kb / 7P
   AMR Sensor with 360째 capability
logo
American Electronic Com...
AMR3001 AEC-AMR3001 Datasheet
439Kb / 4P
   AMR Angle Sensor
logo
TE Connectivity Ltd
MS32 TEC-MS32 Datasheet
287Kb / 6P
   AMR Switching-Sensor
logo
IC-Haus GmbH
IC-SM5L ICHAUS-IC-SM5L_14 Datasheet
330Kb / 7P
   LINEAR AMR SENSOR
IC-SM2L ICHAUS-IC-SM2L_14 Datasheet
439Kb / 8P
   LINEAR AMR SENSOR
logo
MultiDimension Technolo...
AMR3013P MULTIDIMENSION-AMR3013P Datasheet
643Kb / 4P
   AMR3013P AMR Angle Sensor
Ver. 1.2
logo
IC-Haus GmbH
IC-SM5L ICHAUS-IC-SM5L Datasheet
135Kb / 5P
   LINEAR AMR SENSOR (5 mm)
IC-SM2L ICHAUS-IC-SM2L Datasheet
140Kb / 5P
   LINEAR AMR SENSOR (2 mm)
logo
MultiDimension Technolo...
AMR3008 MULTIDIMENSION-AMR3008 Datasheet
665Kb / 8P
   Dual Axis AMR Magnetic Angle Sensor
Version 2.0.1
AMR3003 MULTIDIMENSION-AMR3003 Datasheet
664Kb / 8P
   Dual Axis AMR Magnetic Angle Sensor
Version 2.0.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com