công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP20DD24D12W bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP20DD24D12W
Giải thích chi tiết về linh kiện  20W Wide Input Voltage DC/DC Converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP20DD24D12W bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP20DD24D12W Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP20DD24D12W Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP20DD24D12W Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP20DD24D12W Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TP20DD Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
Email:sales2@gztoppower.com
Page 4 /4
STEMPERATURE DERATING GR
RECOMMEND CIRCUIT
Dual Output
Trim application & Trim Resistance
USING ATTENTIONS
Module will cause irreversible damage when in the state of the input reverse polarity.
Module will cause irreversible damage when in the long-term overload conditions.
Module will cause irreversible damage when out of the maximum input voltage range.
+vin
-vin
Cin
+
+V0
Cout1
+
-V0
DC-DC
Cout2
COM
+
+Vo
Trim(Vadj)
-Vo
DC-DC
R
+Vo
Trim(Vadj)
-Vo
R
DC-DC
Add input capacitance Cin is helpful to improve the electromagnetic compatibility, recommend Cin use 47 uF-100uF of the electrolytic capacitors.
If the module connect to the digital circuits, please add the Cout、Cout1、Cout2.
If Cout, Cout1, Cout2 value is too high or lower ESR, it will cause the module instable,
The recommended value of Cout, Cout1, Cout2 should be 100 uF/A, the current here means the output current.
Raise the output Voltage
Down the output voltage
In dual and triple output modules, this application can just used in the main load(auxiliary load change together with the main load)


Số phần tương tự - TP20DD24D12W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP20DD24D12W TOPPOWER-TP20DD24D12W Datasheet
811Kb / 4P
   20W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP20DD24D12W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP20DC TOPPOWER-TP20DC Datasheet
199Kb / 4P
   20W Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP20DB TOPPOWER-TP20DB Datasheet
388Kb / 2P
   20W 1.5KVDC Wide Voltage Input DC/DC Converters
TP20DD TOPPOWER-TP20DD_V01 Datasheet
811Kb / 4P
   20W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
MR2011S MPD-MR2011S Datasheet
821Kb / 4P
   Ultra-Wide Input, 20W Compact, Railway DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MKW3000 MINMAX-MKW3000 Datasheet
230Kb / 8P
   20W, Wide Input Range, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TP20AC TOPPOWER-TP20AC_V01 Datasheet
768Kb / 3P
   20W 4KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
logo
Total Power Internation...
MKW3000 TOTAL-POWER-MKW3000 Datasheet
230Kb / 8P
   20W, Wide Input Range, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MPW2100 MINMAX-MPW2100 Datasheet
179Kb / 8P
   20W, Wide Input Range, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Astrodyne Corporation
OFN20 ASTRODYNE-OFN20 Datasheet
411Kb / 3P
   20W Wide Input,Non-Isolated Single Inline DC/DC Converters
OPN20 ASTRODYNE-OPN20 Datasheet
258Kb / 3P
   20W Wide Input, Non-Isolated Single Inline DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com