công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP40DG12D15 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP40DG12D15
Giải thích chi tiết về linh kiện  40W Wide Input Voltage DC/DC Converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP40DG12D15 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP40DG12D15 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP40DG12D15 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP40DG12D15 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP40DG12D15 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TP40DG Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
Email:sales2@gztoppower.com
Page4 / 4
STEMPERATURE DERATING GR
RECOMMEND CIRCUIT
Dual Output:
Trim application &Trim Resistance
USING ATTENTIONS
Module will cause irreversible damage when in the state of the input reverse polarity.
Module will cause irreversible damage when in the long-term overload conditions.
Module will cause irreversible damage when out of the maximum input voltage range.
+vin
-vin
Cin
+
+V0
Cout1
+
-V0
DC-DC
Cout2
COM
+
+Vo
Trim(Vadj)
-Vo
DC-DC
R
+Vo
Trim(Vadj)
-Vo
R
DC-DC
Add input capacitance Cin is helpful to improve the electromagnetic compatibility, recommend Cin use 47 uF-100uF of the electrolytic capacitors.
If the module connect to the digital circuits, please add the Cout、Cout1、Cout2.
If Cout, Cout1, Cout2 value is too high or lower ESR, it will cause the module instable,
The recommended value of Cout, Cout1, Cout2 should be 100 uF/A, the current here means the output current.
Raise the output Voltage
Down the output voltage
In dual and triple output modules, this application can just used in the main load(auxiliary road change together with the main load)


Số phần tương tự - TP40DG12D15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP40DG12D15 TOPPOWER-TP40DG12D15 Datasheet
741Kb / 4P
   40W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP40DG12D15 TOPPOWER-TP40DG12D15 Datasheet
809Kb / 4P
   40W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP40DG12D15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Artesyn Technologies
BXA40 ARTESYN-BXA40 Datasheet
74Kb / 3P
   40W Wide Input DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TP40DG TOPPOWER-TP40DG_V01 Datasheet
809Kb / 4P
   40W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP40DG TOPPOWER-TP40DG_19 Datasheet
741Kb / 4P
   40W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP08DA TOPPOWER-TP08DA Datasheet
196Kb / 4P
   8W Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP20DD TOPPOWER-TP20DD Datasheet
221Kb / 4P
   20W Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP05DA-3KVDC TOPPOWER-TP05DA-3KVDC Datasheet
202Kb / 4P
   5W Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP05DB TOPPOWER-TP05DB Datasheet
196Kb / 4P
   5W Wide Voltage Input DC/DC Converters
TP30DG TOPPOWER-TP30DG Datasheet
210Kb / 4P
   30W Wide Voltage Input DC/DC Converters
TP06DB TOPPOWER-TP06DB Datasheet
186Kb / 4P
   6W Wide Voltage Input DC/DC Converters
TP06DA TOPPOWER-TP06DA Datasheet
201Kb / 4P
   6W Wide Input Voltage DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com