công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP78XX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP78XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP78XX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP78XX Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP78XX Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP78XX Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
TP78xx-0.5 Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
EMAIL:sales2@gztoppower.com
Page2 /3
COMMON SPECIFICATIONS
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Storage humidity range
95
Operating temp. range
Power derating (above 71 ºC)
-40
85
Storage temp. range
-55
125
Storage temp. Range Temp rise at full load
100
Lead temperature
1.5mm from case for 10 seconds
300
Cooling
Free air convection
Case material
Plastic (UL94-V0)
MTBF
25℃(MIL-HDBK-217F)
2000
k hours
Weight
2.0
g
TEMPERATURE DERATING GRAPHS
EXTERNAL CAPACITOR TABLE
Part Number
C1(Ceramic Capacitor)
C2(Ceramic Capacitor)
TP781.5-0.5
10µF/50V
22µF/6.3V
TP781.8-0.5
10µF/50V
22µF/6.3V
TP782.5-0.5
10µF/50V
22µF/6.3V
TP783.3-0.5
10µF/50V
22µF/6.3V
TP785.0-0.5
10µF/50V
22µF/10V
TP786.5-0.5
10µF/50V
10µF/10V
TP789.0-0.5
10µF/50V
10µF/16V
TP7812-0.5
10µF/50V
10µF/25V
TP7815-0.5
10µF/50V
10µF/25V
STANDARD APPLICATION CIRCUIT
Note:
1. C1 and C2 are required and should be fitted close to the converter pins.
2. The capacitance of C1,C2 sees external capacitor table, it can be increased properly if required, and tantalum or low ESR electrolytic capacitors
may also suffice.
3. No parallel connection or plug and play.
TEST CONFIGURATIONS
(TA=25℃)
1.Efficiency and Output Voltage Ripple Test
TP78XX-0.5
25.4 mm
25.4 mm
12.7 mm
DC/DC Converter
1
2
3
+ Vin
GND
Ceramic Tantalum
Scope
Load
25.4 mm
C1
C2
Copper strip
Copper strip
+ Vout
1uF
1uF


Số phần tương tự - TP78XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP78XX-0.5 TOPPOWER-TP78XX-0.5 Datasheet
794Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-0.5 TOPPOWER-TP78XX-0.5 Datasheet
293Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-0.5 TOPPOWER-TP78XX-0.5_V01 Datasheet
293Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-1 TOPPOWER-TP78XX-1 Datasheet
461Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-1 TOPPOWER-TP78XX-1 Datasheet
790Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
More results

Mô tả tương tự - TP78XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP78XX-0.5 TOPPOWER-TP78XX-0.5 Datasheet
794Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-0.5 TOPPOWER-TP78XX-0.5_V01 Datasheet
293Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-1 TOPPOWER-TP78XX-1 Datasheet
461Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
TP78XX-1 TOPPOWER-TP78XX-1_V01 Datasheet
790Kb / 3P
   Wide Input Non-Isolated?갧egulated Single Output
logo
Crystek Corporation
K7805-1000 CRYSTEKCRYSTAL-K7805-1000_11 Datasheet
327Kb / 4P
   WIDE INPUT NON-ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT
logo
MORNSUN Science& Techno...
K7805-1500 MORNSUN-K7805-1500 Datasheet
345Kb / 4P
   WIDE INPUT NON-ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT
K7805M-1000 MORNSUN-K7805M-1000 Datasheet
317Kb / 4P
   WIDE INPUT NON-ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT
K78L01-1000R2 MORNSUN-K78L01-1000R2 Datasheet
387Kb / 4P
   WIDE INPUT NON-ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT
K7801-500 MORNSUN-K7801-500 Datasheet
362Kb / 4P
   WIDE INPUT NON-ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT
K7801-1500L MORNSUN-K7801-1500L Datasheet
399Kb / 4P
   WIDE INPUT NON-ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com