công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP04DA12D12 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP04DA12D12
Giải thích chi tiết về linh kiện  4W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP04DA12D12 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP04DA12D12 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP04DA12D12 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP04DA12D12 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP04DA12D12 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TP04DA Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
EMAIL:sales2@gztoppower.com
page 3 of 4
Units: mm
Tolerance: ±0.2mm
PIN CONNECTION
Pin
Single Output
Dual Output
2
-Vin
-Vin
3
-Vin
-Vin
9
NC
/
(9)
/
Com
10
NC
NC
11
NC
/
(11)
/
-Vout
14
+Vout
+Vout
15
NC
NC
16
-Vout
/
(16)
/
Com
22
+Vin
+Vin
23
+Vin
+Vin
MODEL SELECTION
RECOMMEND CIRCUIT:
Single Output
RECOMMEND CIRCUIT:
+vin
-vin
Cin
+
+V0
Cout
+
-V0
DC-DC
TP 04
D
A 24 S 05 W
W:4:1 Wide voltage input range
Output voltage
S:single output
D:Dual output
Input Rated Voltage
Package type
DC-DC
Output rated power
Brand name
2
3
9
(9)
10 11
(11)
23 22
16 15 14
(16)
31.75
20.32 15.24
2.54
2.54
11.20
≥4.00
1.00
5.08
4.57
17.78
0.50
bottom view


Số phần tương tự - TP04DA12D12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP04DA12D12 TOPPOWER-TP04DA12D12 Datasheet
290Kb / 5P
   4W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP04DA12D12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP04DA TOPPOWER-TP04DA_19 Datasheet
290Kb / 5P
   4W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
A400RU MPD-A400RU Datasheet
175Kb / 2P
   Single & Dual Output, 4W Ultra-Wide Input Range DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TP03DA TOPPOWER-TP03DA Datasheet
198Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DA-3KVDC TOPPOWER-TP03DA-3KVDC Datasheet
198Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DB TOPPOWER-TP03DB Datasheet
200Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MIW2000 MINMAX-MIW2000 Datasheet
234Kb / 8P
   3-4W, Ultra-Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TP04AC TOPPOWER-TP04AC Datasheet
712Kb / 3P
   4W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03DA TOPPOWER-TP03DA_19 Datasheet
265Kb / 4P
   3W 1.5KVDC Isolated Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
UQQ-12 MURATA-UQQ-12 Datasheet
559Kb / 18P
   Wide Input Range Single Output DC-DC Converters
UQQ7-15A MURATA-UQQ7-15A Datasheet
437Kb / 17P
   Wide Input Range Single Output DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com