công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP03DA48D12 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP03DA48D12
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP03DA48D12 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP03DA48D12 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP03DA48D12 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP03DA48D12 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP03DA48D12 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TP03DA Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
EMAIL:sales2@gztoppower.com
page 4 of 4
STEMPERATURE DERATING GR
RECOMMEND CIRCUIT:
Dual Output
USING ATTENTIONS
Module will cause irreversible damage when in the state of the input reverse polarity.
Module will cause irreversible damage when in the long-term overload conditions.
Module will cause irreversible damage when out of the maximum input voltage range.
+vin
-vin
Cin
+
+V0
Cout1
+
-V0
DC-DC
Cout2
COM
+
Add input capacitance Cin is helpful to improve the electromagnetic compatibility, recommend Cin use 47 uF-100uF of the electrolytic capacitors.
If the module connect to the digital circuits, please add the Cout、Cout1、Cout2.
If Cout, Cout1, Cout2 value is too high or lower ESR, it will cause the module instable,
The recommended value of Cout, Cout1, Cout2 should be 100 uF/A, the current here means the output current.


Số phần tương tự - TP03DA48D12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP03DA48D12 TOPPOWER-TP03DA48D12 Datasheet
198Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DA48D12 TOPPOWER-TP03DA48D12 Datasheet
265Kb / 4P
   3W 1.5KVDC Isolated Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DA48D12 TOPPOWER-TP03DA48D12 Datasheet
736Kb / 4P
   3W 1.5KVDC??KVDC Isolated Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DA48D12W TOPPOWER-TP03DA48D12W Datasheet
198Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DA48D12W TOPPOWER-TP03DA48D12W Datasheet
265Kb / 4P
   3W 1.5KVDC Isolated Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP03DA48D12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP03DA-3KVDC TOPPOWER-TP03DA-3KVDC Datasheet
198Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DB TOPPOWER-TP03DB Datasheet
200Kb / 4P
   3W Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
TP03DA TOPPOWER-TP03DA_19 Datasheet
265Kb / 4P
   3W 1.5KVDC Isolated Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
logo
Artesyn Technologies
BXA3 ARTESYN-BXA3 Datasheet
65Kb / 3P
   3W Wide Input DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TP03DA TOPPOWER-TP03DA_V01 Datasheet
736Kb / 4P
   3W 1.5KVDC??KVDC Isolated Wide Range Input Voltage DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
A300RW MPD-A300RW Datasheet
166Kb / 2P
   Wide Input Range, 3W Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NDY2405C MURATA-NDY2405C Datasheet
192Kb / 4P
   Isolated 3W Wide Input DC/DC Converters
logo
C&D Technologies
NDY CANDD-NDY Datasheet
419Kb / 3P
   Isolated 3W Wide Input DC-DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MIW1100 MINMAX-MIW1100 Datasheet
240Kb / 8P
   3W, Wide Input Range DIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
MSIW1000 MINMAX-MSIW1000 Datasheet
231Kb / 8P
   3W, Wide Input Range SMD, Single & Dual Output DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com