công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063AVP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33063AVP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC-to-DC Converter Control Circuits
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33063AVP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC33063AVP Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33063AVP Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
MC34063A, MC33063A
http://onsemi.com
2
MAXIMUM RATINGS
Rating
Symbol
Value
Unit
Power Supply Voltage
VCC
40
Vdc
Comparator Input Voltage Range
VIR
–0.3 to +40
Vdc
Switch Collector Voltage
VC(switch)
40
Vdc
Switch Emitter Voltage (VPin 1 = 40 V)
VE(switch)
40
Vdc
Switch Collector to Emitter Voltage
VCE(switch)
40
Vdc
Driver Collector Voltage
VC(driver)
40
Vdc
Driver Collector Current (Note 1.)
IC(driver)
100
mA
Switch Current
ISW
1.5
A
Power Dissipation and Thermal Characteristics
Plastic Package, P, P1 Suffix
TA = 25°C
PD
1.25
W
Thermal Resistance
RθJA
100
°C/W
SOIC Package, D Suffix
TA = 25°C
PD
625
W
Thermal Resistance
RθJA
160
°C/W
Operating Junction Temperature
TJ
+150
°C
Operating Ambient Temperature Range
TA
°C
MC34063A
0 to +70
MC33063AV
–40 to +125
MC33063A
–40 to +85
Storage Temperature Range
Tstg
–65 to +150
°C
1. Maximum package power dissipation limits must be observed.
2. ESD data available upon request.


Số phần tương tự - MC33063AVP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
200Kb / 12P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
1996 REV 5
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
159Kb / 13P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
February, 2007 ??Rev. 19
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVP ONSEMI-MC33063AVP Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results

Mô tả tương tự - MC33063AVP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
34063A ETC-34063A Datasheet
115Kb / 2P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
System Logic Semiconduc...
SL34063A SLS-SL34063A Datasheet
73Kb / 2P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Suntac Electronic Corp.
S34063 SUNTAC-S34063 Datasheet
147Kb / 6P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Linear Dimensions Semic...
LND34063A LINEAR_DIMENSIONS-LND34063A Datasheet
156Kb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC34063A TGS-MC34063A Datasheet
523Kb / 9P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Estek Electronics Co. L...
KGM34063AS ESTEK-KGM34063AS Datasheet
230Kb / 13P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Wing Shing Computer Com...
MC34063A WINGS-MC34063A Datasheet
436Kb / 15P
   DC-TO-DC Converter Control Circuits
logo
ON Semiconductor
MC34063A ONSEMI-MC34063A Datasheet
200Kb / 12P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
1996 REV 5
logo
Guangdong Kexin Industr...
MC34063A KEXIN-MC34063A Datasheet
2Mb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
KM34064 KEXIN-KM34064 Datasheet
336Kb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC34063AD TGS-MC34063AD Datasheet
523Kb / 9P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com