công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34710 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC34710
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Dual Output Switching Power Supply
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC34710 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC34710 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC34710 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
MOTOROLA ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DEVICE DATA
34710
5
VCORE LINEAR REGULATOR (Note 7)
Maximum Output Voltage Startup Overshoot (COUT =10 µF) (Note 8)
MODE[2:0] = [0,x,0]
MODE[2:0] = [0,x,Open]
MODE[2:0] = [Open,x,0]
MODE[2:0] = [Open,x,Open]
VCORE(STARTUP)
3.6
2.7
2.0
1.65
V
Maximum Output Current
TJ = 0°C to 105°C, VLINB+ ≤ VCORE(NOM) + 0.8 V (Note 9)
IVCORE
500
mA
Notes
7.
12 V
≤ VB+ ≤ 32 V and -20°C ≤ TJ ≤ 145°C unless otherwise noted.
8.
Refer to Table 1, page 10.
9.
Pulse testing with low duty cycle used.
MAXIMUM RATINGS (continued)
All voltages are with respect to ground unless otherwise noted.
Rating
Symbol
Max
Unit
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC34710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC34710 FREESCALE-MC34710 Datasheet
459Kb / 18P
   Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
MC34710EW FREESCALE-MC34710EW Datasheet
1Mb / 17P
   Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
MC34710EW FREESCALE-MC34710EW Datasheet
459Kb / 18P
   Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
MC34710EWR2 FREESCALE-MC34710EWR2 Datasheet
1Mb / 17P
   Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
MC34710EWR2 FREESCALE-MC34710EWR2 Datasheet
459Kb / 18P
   Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
More results

Mô tả tương tự - MC34710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
VD-120B CUI-VD-120B Datasheet
114Kb / 2P
   Dual Output Switching Power Supply
VD-120A CUI-VD-120A Datasheet
132Kb / 2P
   dual output switching power supply
VSBU-120-D CUI-VSBU-120-D Datasheet
212Kb / 3P
   Dual Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PD25 ASTRODYNE-PD25 Datasheet
600Kb / 4P
   25W Dual Output Switching Power Supply
PD45 ASTRODYNE-PD45 Datasheet
331Kb / 4P
   45W Dual Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RD-65 TOTAL-POWER-RD-65 Datasheet
499Kb / 2P
   65W Dual Output Switching Power Supply
RD-85 TOTAL-POWER-RD-85 Datasheet
459Kb / 2P
   85W Dual Output Switching Power Supply
RID-85 TOTAL-POWER-RID-85 Datasheet
471Kb / 2P
   85W Dual Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
RD-35 ASTRODYNE-RD-35 Datasheet
450Kb / 2P
   35W Dual Output Switching Power Supply
AD-120 ASTRODYNE-AD-120 Datasheet
1Mb / 6P
   120W Dual Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com