công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2804S-7P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF2804S-7P
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2804S-7P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF2804S-7P Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF2804S-7P Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IRF2804S-7P
www.irf.com
7
Fig 15. Typical Avalanche Current vs.Pulsewidth
Fig 16. Maximum Avalanche Energy
vs. Temperature
Notes on Repetitive Avalanche Curves , Figures 15, 16:
(For further info, see AN-1005 at www.irf.com)
1. Avalanche failures assumption:
Purely a thermal phenomenon and failure occurs at a
temperature far in excess of Tjmax. This is validated for
every part type.
2. Safe operation in Avalanche is allowed as long asTjmax is
not exceeded.
3. Equation below based on circuit and waveforms shown in
Figures 12a, 12b.
4. PD (ave) = Average power dissipation per single
avalanche pulse.
5. BV = Rated breakdown voltage (1.3 factor accounts for
voltage increase during avalanche).
6. Iav = Allowable avalanche current.
7.
∆T = Allowable rise in junction temperature, not to exceed
Tjmax (assumed as 25°C in Figure 15, 16).
tav = Average time in avalanche.
D = Duty cycle in avalanche = tav ·f
ZthJC(D, tav) = Transient thermal resistance, see figure 11)
PD (ave) = 1/2 ( 1.3·BV·Iav) = DT/ ZthJC
Iav = 2DT/ [1.3·BV·Zth]
EAS (AR) = PD (ave)·tav
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
tav (sec)
0.1
1
10
100
1000
10000
0.05
Duty Cycle = Single Pulse
0.10
Allowed avalanche Current vs
avalanche
pulsewidth,
tav
assuming
∆Tj = 25°C due to
avalanche losses. Note: In no
case should Tj be allowed to
exceed Tjmax
0.01
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
200
400
600
800
TOP
Single Pulse
BOTTOM 1% Duty Cycle
ID = 160A


Số phần tương tự - IRF2804S-7P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
298Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2804S-7PPBF IRF-IRF2804S-7PPBF Datasheet
668Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF2804S-7PPBF IRF-IRF2804S-7PPBF Datasheet
286Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRF2804S-7PPBF IRF-IRF2804S-7PPBF_15 Datasheet
286Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF2804S-7P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com