công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-BGA324K-01 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SS-BGA324K-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Minimum real estate required
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SS-BGA324K-01 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ironwood Electronics.

  SS-BGA324K-01 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SS-BGA324K-01 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SS-BGA324K-01 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SS-BGA324K-01 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
19 x 19 array shown
Socket
Body Size
Non plated mounting hole
Non plated alignment hole
Orientation Mark
1.25mm±0.13mm(x4)
1.25mm±0.13mm(x4)
5.08mm
17.225mm±0.125mm (x4)
14.725mm(x4)
2.54mm
0.28mm pad (x 324)
2.11mm
10.50mm
2.37mm
0.50mm typ.
Ø 0.850mm±0.025mm (x2)
Ø 1.61mm±0.05mm (x4)
10.50mm
19.725mm±0.125mm (x4)
Backing plate size
PAGE 2 of 4
Recommended PCB Layout Tolerances:
±0.025mm [±0.001”] unless stated otherwise.
Recommended PCB Layout
Top View
Target PCB Recommendations
Total thickness: 1.6mm min.
Plating: Gold or Solder finish
PCB Pad height: Same or higher than solder mask
Status: Released
Drawing: H. Hansen
Scale: 3:1
Rev: A
Date: 3/23/05
Modified:
File: SS-BGA324K-01 Dwg
SS-BGA324K-01 Drawing
© 2005 IRONWOOD ELECTRONICS, INC.
PO BOX 21151 ST. PAUL, MN 55121
Tele: (651) 452-8100
www.ironwoodelectronics.com
Target PCB Recommendations
Total thickness: 1.5mm min.
Plating: Gold or Solder finish
*Note: BGA pattern is not symmetrical
with respect to the mounting holes.
DXF DATA WILL BE PROVIDED


Số phần tương tự - SS-BGA324K-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA324E-01 IRONWOOD-SS-BGA324E-01 Datasheet
121Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324G-01 IRONWOOD-SS-BGA324G-01 Datasheet
116Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324J-01 IRONWOOD-SS-BGA324J-01 Datasheet
241Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324J-02 IRONWOOD-SS-BGA324J-02 Datasheet
263Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA324J-M-01 IRONWOOD-SS-BGA324J-M-01 Datasheet
131Kb / 3P
   Minimum real estate required
More results

Mô tả tương tự - SS-BGA324K-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA352B-01 IRONWOOD-SS-BGA352B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA560A-01 IRONWOOD-SS-BGA560A-01 Datasheet
179Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA272A-01 IRONWOOD-SS-BGA272A-01 Datasheet
114Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA352A-01 IRONWOOD-SS-BGA352A-01 Datasheet
192Kb / 5P
   Minimum real estate required
CG-BGA-4020 IRONWOOD-CG-BGA-4020 Datasheet
387Kb / 4P
   Minimum real estate required
CBT-BGA-7002 IRONWOOD-CBT-BGA-7002 Datasheet
206Kb / 7P
   Minimum real estate required
SS-BGA256B-01 IRONWOOD-SS-BGA256B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA256E-01 IRONWOOD-SS-BGA256E-01 Datasheet
130Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA324E-01 IRONWOOD-SS-BGA324E-01 Datasheet
121Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324G-01 IRONWOOD-SS-BGA324G-01 Datasheet
116Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA104A-01 IRONWOOD-SS-BGA104A-01 Datasheet
156Kb / 4P
   Minimum real estate required
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com