công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-BGA225G-01 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SS-BGA225G-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Minimum real estate required
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SS-BGA225G-01 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ironwood Electronics.

  SS-BGA225G-01 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SS-BGA225G-01 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SS-BGA225G-01 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SS-BGA225G-01 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
43.32mm
[1.706"]
+ IC thickness
Top View
Side View
39.23mm
[1.544"]
32.60mm [1.283"]
A
A
6.83mm
All Tolera nce s: ±0.125mm (unless state d
otherwise). Materials and specifica tion s
are subje ct to change without n oti ce.
1
2
3
PAGE 1 of 4
Features
Directly mounts to target PCB (needs tooling
holes) with hardware
Minimum real estate required
Compression plate distributes evenly
Clamshell lid
4
8
11
10
7
9
5
6
Customer's PCB
Compression Plate: Black anodized Aluminum.
Thickness = 12 mm.
Compression Screw: Clear anodized Aluminum.
Height = 27 mm, Fluted Knob
Pogo Pin:
Plungers - Hardened Steel/ Gold plated
Barrel - Copper Alloy/ Gold plated
Spring - Stainless Steel/ Gold wire
Pogo Pin Guides: Peek/ Torlon.
Socket Base: Black anodized 7075 Aluminum.
Height = 6 mm.
Clam Shell Lid: Black anodized Aluminum.
Height = 20 mm.
Socket Base Screw: Socket Head Cap Screw,
alloy steel with black oxide finish, 0-80 Thread,
5/8" long.
Backing Plate: Blac k anodized Aluminum
Insulation Plate: FR4/G10
1
Materials:
2
3
4
5
6
7
8
9
Pogo Pin Guide Screw: Pan head phillips, 18-8
SS, 0-80 thread, 3/16" long.
Latch: Black anodized Aluminum.
10
11
Status: Released
Drawing: A. Evans
Scale: 1.25:1
Rev: A
Date: 6/16/08
File: S S-BGA 225G -01 Dwg
SS-BGA225G-01 Drawing
Modified:
© 2008 IRONWOOD ELECTRONICS, INC.
11351 Rupp Dr. Suite 400 Burnsville, MN 55337
Tele: (952) 229-8200
www.ironwoodelectronics.com


Số phần tương tự - SS-BGA225G-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA255B-01 IRONWOOD-SS-BGA255B-01 Datasheet
111Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA256B-01 IRONWOOD-SS-BGA256B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA256E-01 IRONWOOD-SS-BGA256E-01 Datasheet
130Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA260A-01 IRONWOOD-SS-BGA260A-01 Datasheet
112Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA272A-01 IRONWOOD-SS-BGA272A-01 Datasheet
114Kb / 4P
   Minimum real estate required
More results

Mô tả tương tự - SS-BGA225G-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA352B-01 IRONWOOD-SS-BGA352B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA560A-01 IRONWOOD-SS-BGA560A-01 Datasheet
179Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA272A-01 IRONWOOD-SS-BGA272A-01 Datasheet
114Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA352A-01 IRONWOOD-SS-BGA352A-01 Datasheet
192Kb / 5P
   Minimum real estate required
CG-BGA-4020 IRONWOOD-CG-BGA-4020 Datasheet
387Kb / 4P
   Minimum real estate required
CBT-BGA-7002 IRONWOOD-CBT-BGA-7002 Datasheet
206Kb / 7P
   Minimum real estate required
SS-BGA256B-01 IRONWOOD-SS-BGA256B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA256E-01 IRONWOOD-SS-BGA256E-01 Datasheet
130Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA324E-01 IRONWOOD-SS-BGA324E-01 Datasheet
121Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324G-01 IRONWOOD-SS-BGA324G-01 Datasheet
116Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA104A-01 IRONWOOD-SS-BGA104A-01 Datasheet
156Kb / 4P
   Minimum real estate required
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com